công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TRSL-5120G bảng dữ liệu (PDF) - Optoway Technology Inc

TRSL-5120G Datasheet PDF - Optoway Technology Inc
tên linh kiện TRSL-5120G
tải về  TRSL-5120G tải về
kích thước tập tin   114.45 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
Trang chủ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER

TRSL-5120G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TRSL-5120G Datasheet PDF - Optoway Technology Inc

tên linh kiện TRSL-5120G
tải về  TRSL-5120G Click to download

kích thước tập tin   114.45 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
Trang chủ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER

TRSL-5120G bảng dữ liệu (HTML) - Optoway Technology Inc


TRSL-5120G Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION

The TRSL-5120G series single mode transceivers is small form factor, low power, high performance module for bi-directional serial optical  data communications such as SONET OC-12 IR- 1 / SDH STM-4 (S- 4. 1) and Fiber Channel.



FEATURES

Duplex LC Single Mode Transceiver

SONET OC-12 IR-1 / SDH STM- 4 (S-4. 1) Compliant

Small Form Factor, RJ-45 size, 2X5 pin Package

1310 nm LD Transmit ter

LVPECL Signal I nput / Output

LVTTL Transmitter Disabl e Input

LVPECL Signal Det ect Output: TRSL-5120G

LVTTL Signal Detect Output : TRSL-5120CG

Si ngle +3. 3 V Power Supply

RoHS Compl iant

0 t o 70°C Operating: TRSL-5120G

-40 t o 85°C Operating: TRSL-5120AG

Wave Solderabl e and Aqueous Washable

Class 1 Laser Internati onal Safety Standard IEC-60825 Compliant




Số phần tương tự - TRSL-5120G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
TRSL-5120G OPTOWAY-TRSL-5120G Datasheet
114Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Mô tả tương tự - TRSL-5120G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
TRSL-5140WG OPTOWAY-TRSL-5140WG Datasheet
158Kb / 5P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC 2X10 SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-5380G OPTOWAY-TRSL-5380G Datasheet
125Kb / 4P
3.3V / 1550 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRML-5101AG OPTOWAY-TRML-5101AG Datasheet
94Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC MULTI-MODE TRANSCEIVER
TRML-5101G OPTOWAY-TRML-5101G Datasheet
94Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC MULTI-MODE TRANSCEIVER
TRSL-3130AG OPTOWAY-TRSL-3130AG Datasheet
113Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 155 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-3130G OPTOWAY-TRSL-3130G Datasheet
113Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 155 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-3150AG OPTOWAY-TRSL-3150AG Datasheet
113Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 155 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-5120AG OPTOWAY-TRSL-5120AG Datasheet
114Kb / 4P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-5120AWG OPTOWAY-TRSL-5120AWG Datasheet
150Kb / 5P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC 2X10 SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-5120WG OPTOWAY-TRSL-5120WG Datasheet
150Kb / 5P
3.3V / 1310 nm / 622 Mbps RoHS Compliant SFF LC 2X10 SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com