công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89C5131A-L bảng dữ liệu (PDF) - ATMEL Corporation

AT89C5131A-L Datasheet PDF - ATMEL Corporation
tên linh kiện AT89C5131A-L_14
tải về  AT89C5131A-L tải về
kích thước tập tin   1897.29 Kbytes
Page   186 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode

AT89C5131A-L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT89C5131A-L Datasheet PDF - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89C5131A-L_14
tải về  AT89C5131A-L Click to download

kích thước tập tin   1897.29 Kbytes
Page   186 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode

AT89C5131A-L bảng dữ liệu (HTML) - ATMEL Corporation




Số phần tương tự - AT89C5131A-L_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT89C5131A-L ATMEL-AT89C5131A-L_06 Datasheet
2Mb / 185P
8-bit Flash Microcontroller with Full Speed USB Device
AT89C5131A-L ATMEL-AT89C5131A-L_07 Datasheet
1Mb / 186P
8-bit Flash Microcontroller with Full Speed USB Device
More results


Mô tả tương tự - AT89C5131A-L_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
FM-105 MACOM-FM-105 Datasheet
202Kb / 2P
Plug-In Frequency Doubler, 20 - 1500 MHz Output
logo
STMicroelectronics
STV9211 STMICROELECTRONICS-STV9211 Datasheet
680Kb / 37P
150 MHz PIXEL VIDEO CONTROLLER FOR MONITORS IN DC-COUPLING MODE
03-Oct-2001
logo
M/A-COM Technology Solu...
FM-105 MA-COM-FM-105 Datasheet
53Kb / 2P
Plug-In Frequency Doubler, 20 - 1500 MHz Output
logo
ATMEL Corporation
AT83C5103 ATMEL-AT83C5103_14 Datasheet
33Kb / 2P
C51 Core ??Bad Exit of Power-down in X2 Mode
AT87C5103 ATMEL-AT87C5103_14 Datasheet
33Kb / 2P
C51 Core ??Bad Exit of Power-down in X2 Mode
AT89C5130A-M ATMEL-AT89C5130A-M_14 Datasheet
1Mb / 188P
Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode
AT89C5131A-M ATMEL-AT89C5131A-M_14 Datasheet
1Mb / 188P
Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMP-6125 AVAGO-AMMP-6125 Datasheet
424Kb / 9P
10-24 GHz x2 Frequency Multiplier
logo
Silicon Laboratories
SIM3L1XX SILABS-SIM3L1XX Datasheet
2Mb / 91P
50 MHz maximum frequency
logo
Renesas Technology Corp
RX72T RENESAS-RX72T Datasheet
1Mb / 176P
Maximum operating frequency: 200 MHz Capable of 1160 CoreMark in operation at 200 MHz
More results




Giới thiệu về ATMEL Corporation


Atmel Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1984.
Công ty là nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi điều khiển, giải pháp cảm ứng và các sản phẩm bán dẫn khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường tiêu dùng, công nghiệp và ô tô.
Các sản phẩm của Atmel được biết đến với yếu tố hình thức nhỏ, mức tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao.
Năm 2016, Atmel đã được Microchip Technology Inc., nhà cung cấp hàng đầu về vi điều khiển và chất bán dẫn tương tự.
Thương hiệu và công nghệ Atmel tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com