công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ4697 bảng dữ liệu (PDF) - Micro Commercial Components

MMSZ4697 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
tên linh kiện MMSZ4697
tải về  MMSZ4697 tải về
kích thước tập tin   346.04 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW Silicon Zener Diodes

MMSZ4697 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MMSZ4697 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

tên linh kiện MMSZ4697
tải về  MMSZ4697 Click to download

kích thước tập tin   346.04 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW Silicon Zener Diodes

MMSZ4697 bảng dữ liệu (HTML) - Micro Commercial Components


MMSZ4697 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Zener Voltage 1.8V-39V
• Very Sharp Reverse Characteristic
• VZ – tolerance ± 5%
• High Reliability
• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
• Moisture Sensitivity Level 1




Số phần tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
MMSZ4697 GE-MMSZ4697 Datasheet
40Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
MMSZ4697 EIC-MMSZ4697 Datasheet
118Kb / 4P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
MMSZ4697 FAIRCHILD-MMSZ4697 Datasheet
35Kb / 3P
Half watt, General purpose, Medium Current Surface Mount Zener
logo
TAITRON Components Inco...
MMSZ4697 TAITRON-MMSZ4697 Datasheet
156Kb / 6P
500mW Two Terminals SMD Zener Diodes
logo
Rectron Semiconductor
MMSZ4697 RECTRON-MMSZ4697 Datasheet
373Kb / 5P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE VOLTAGE RANGE 2.4 to 43 Volts POWER RATING 500 mWatts
More results


Mô tả tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
500mW Silicon Zener Diodes
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
500mW Silicon Zener Diodes
DL4678 MCC-DL4678 Datasheet
432Kb / 5P
500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4_11 Datasheet
392Kb / 7P
500mW Silicon Zener Diodes
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com