công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VE-200 bảng dữ liệu (PDF) - Vicor Corporation

VE-200 Datasheet PDF - Vicor Corporation
tên linh kiện VE-200
tải về  VE-200 tải về
kích thước tập tin   712.75 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converters

VE-200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VE-200 Datasheet PDF - Vicor Corporation

tên linh kiện VE-200
tải về  VE-200 Click to download

kích thước tập tin   712.75 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converters

VE-200 bảng dữ liệu (HTML) - Vicor Corporation


VE-200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Highlights
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor’s broad series of “zero-current-switching” component-level DC-DC converters.
Operating at frequencies up to 2 MHz, VI-200 family converters offer exceptional power density, efficiency, noise performance, reliability and ease of use. Booster modules (VI-Bxx) provide a simple, cost-effective, off-the-shelf solution for higher power output requirements. One or more boosters may be used to create synchronous arrays capable of supplying several kilowatts of output power.
The flexibility of Vicor’s power components is also available in half-size, half-power VI-J00 MiniMods.

Features
• RoHS compliant (VE-200)
• Up to 50 W/in3
• cULus, cTÜVus
• Up to 90% efficiency
• Size: 4.6" x 2.4" x 0.5" (116,8 x 61,0 x 12,7mm)
• Remote sense and current limit
• OVP, thermal shutdown
• Logic disable
• Wide range output adjust
• Compatible power booster modules
• ZCS power architecture
• Low noise FM control
• CE Marked
• Isolated output




Số phần tương tự - VE-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
VE-200 VICOR-VE-200 Datasheet
762Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
VE-200 VICOR-VE-200 Datasheet
203Kb / 5P
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor?셲 broad series of ?쐚ero-current-switching??component-level DC-DC converters.
VE-200 VICOR-VE-200 Datasheet
203Kb / 5P
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor?셲 broad series of ?쐚ero-current-switching??component-level DC-DC converters.
VE-200 VICOR-VE-200 Datasheet
203Kb / 5P
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor?셲 broad series of ?쐚ero-current-switching??component-level DC-DC converters.
VE-200 VICOR-VE-200 Datasheet
203Kb / 5P
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor?셲 broad series of ?쐚ero-current-switching??component-level DC-DC converters.
More results


Mô tả tương tự - VE-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WF100 ETC1-WF100 Datasheet
55Kb / 2P
DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
MPD0S001S MURATA-MPD0S001S Datasheet
86Kb / 3P
DC-DC Converters
logo
CUI INC
VBD10 CUI-VBD10 Datasheet
108Kb / 3P
DC-DC Converters
VBWQ10 CUI-VBWQ10 Datasheet
110Kb / 3P
DC-DC Converters
VED30 CUI-VED30 Datasheet
203Kb / 3P
DC-DC Converters
logo
Emerson Network Power
PTH05050 EMERSON-NETWORKPOWER-PTH05050 Datasheet
411Kb / 5P
DC-DC CONVERTERS
PTH05060 EMERSON-NETWORKPOWER-PTH05060 Datasheet
341Kb / 4P
DC-DC CONVERTERS
PTH12030 EMERSON-NETWORKPOWER-PTH12030 Datasheet
207Kb / 4P
DC-DC CONVERTERS
PTH12060 EMERSON-NETWORKPOWER-PTH12060 Datasheet
371Kb / 5P
DC/DC CONVERTERS
logo
XP Power Limited
WC101 XPPOWER-WC101 Datasheet
60Kb / 2P
DC-DC Converters
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com