| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTD5805N
|
143Kb / 6P |
Power MOSFET 40 V, 51 A, Single N.Channel, DPAK
April, 2012 ??Rev. 4 |
|
NTMFS5844NL
|
117Kb / 6P |
Power MOSFET 60 V, 61 A, 12 m, Single N.Channel
June, 2012 ??Rev. 3 |
|
NVD5890NL
|
100Kb / 4P |
Power MOSFET 40 V, 3.7 m, 123 A, Single N.Channel DPAK
May, 2012 ??Rev. P0 |
|
NVD6824NL
|
115Kb / 6P |
Power MOSFET 100 V, 20 m, 41 A, Single N.Channel
July, 2012 ??Rev. 0 |
|
NVD6828NL
|
113Kb / 6P |
Power MOSFET 90 V, 20 m, 41 A, Single N.Channel
August, 2012 ??Rev. 0 |
|
NTMFS5834NL
|
114Kb / 6P |
Power MOSFET 40 V, 75 A, 9.3 m, Single N.Channel
February, 2013 ??Rev. 3 |
|
NTMFS5844NL
|
111Kb / 6P |
Power MOSFET 60 V, 61 A, 12 m, Single N.Channel
March, 2013 ??Rev. 4 |
|
NVMFS5830NL
|
111Kb / 6P |
Power MOSFET 40 V, 2.3 m, 185 A, Single N.Channel
March, 2013 ??Rev. 1 |
|
NVMFS5832NL
|
113Kb / 6P |
Power MOSFET 40 V, 4.2 m, 120 A, Single N.Channel
March, 2013 ??Rev. 2 |
|
NVMFWS2D3N04XM
|
146Kb / 7P |
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 40 V, 2.35 m, 121 A
April, 2023 - Rev. 1 |