công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB89W867CF bảng dữ liệu (PDF) - fujitsu semiconductor

MB89W867CF Datasheet PDF - fujitsu semiconductor
tên linh kiện MB89W867CF
tải về  MB89W867CF tải về
kích thước tập tin   731.49 Kbytes
Page   51 Pages
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Proprietary Microcontroller

MB89W867CF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MB89W867CF Datasheet PDF - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB89W867CF
tải về  MB89W867CF Click to download

kích thước tập tin   731.49 Kbytes
Page   51 Pages
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Proprietary Microcontroller

MB89W867CF bảng dữ liệu (HTML) - fujitsu semiconductor


MB89W867CF Thông tin chi tiết sản phẩm

■ DESCRIPTION
The MB89860/850 series has been developed as a general-purpose version of the F2MC*-8L family consisting of proprietary 8-bit, single-chip, microcontrollers.
In addition to the F2MC-8L CPU core which can operate at low voltage but at high speed, the microcontrollers contain a variety of peripheral functions such as a timer unit, PWM timers, a UART, a serial interface, a 10-bit A/D converter, and an external interrupt.
The MB89860/850 series is applicable to a wide range of applications from welfare products to industrial equipment, including portable devices.

■ FEATURES
• Various package options
   QFP package (80 pins): MB89860
   SDIP package (64 pins): MB89850
• High-speed processing at low voltage
   Minimum execution time: 0.4 µs/3.5 V, 0.8 µs/2.7 V
• F2MC-8L family CPU core
   Instruction set optimized for controllers
      Multiplication and division instructions
      16-bit arithmetic operations
      Test and branch instructions
      Bit manipulation instructions, etc.
• 8-bit PWM timers: 2 channels
   Also usable as a reload timer
• UART
   Full-duplex double buffer
   Synchronous and asynchronous data transfer
• 8-bit serial I/O
   Switchable transfer direction allows communication with various equipment.
• 10-bit A/D converter
   Conversion time: 13.2 µs
   Activation by an external input or a timer unit capable
• External interrupt: 4 channels
   Four channels are independent and capable of wake-up from low-power consumption modes (with an edge detection function).
• Low-power consumption modes
   Stop mode (Oscillation stops to minimize the current consumption.)
   Sleep mode (The CPU stops to reduce the current consumption to approx. 1/3 of normal.)
• Bus interface functions
   Including hold and ready functions
• Timer unit
   Outputs non-overlap three-phase waveforms to control an AC inverter motor.
   Also usable as a PWM timer (4 channels)




Số phần tương tự - MB89W867CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB89W867CF FUJITSU-MB89W867CF Datasheet
684Kb / 51P
8-bit Proprietary Microcontroller
More results


Mô tả tương tự - MB89W867CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB89181 FUJITSU-MB89181 Datasheet
321Kb / 50P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89673R FUJITSU-MB89673R Datasheet
795Kb / 59P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89821 FUJITSU-MB89821 Datasheet
573Kb / 43P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89875 FUJITSU-MB89875 Datasheet
734Kb / 51P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89898 FUJITSU-MB89898 Datasheet
683Kb / 51P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89913 FUJITSU-MB89913 Datasheet
673Kb / 53P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89923 FUJITSU-MB89923 Datasheet
669Kb / 46P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89F202 FUJITSU-MB89F202 Datasheet
427Kb / 44P
8-Bit Proprietary Microcontroller
MB89680 FUJITSU-MB89680 Datasheet
652Kb / 43P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89650AR FUJITSU-MB89650AR Datasheet
509Kb / 48P
8-bit Proprietary Microcontroller
More results




Giới thiệu về fujitsu semiconductor


Fujitsu Contements Limited là một công ty con của Fujitsu Limited, một công ty công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản.
Fujitsu Thành phần Limited tập trung vào thiết kế, phát triển và sản xuất các thành phần và thiết bị điện tử.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị lưu trữ dữ liệu, mô -đun giao tiếp không dây và các thành phần điện tử khác.
Fujitsu Contements Limited có các hoạt động và cơ sở vật chất ở nhiều quốc gia khác nhau trên khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Công ty được biết đến với công nghệ tiên tiến, các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp sáng tạo trong ngành điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com