công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB47358 bảng dữ liệu (PDF) - fujitsu semiconductor

MB47358 Datasheet PDF - fujitsu semiconductor
tên linh kiện MB47358
tải về  MB47358 tải về
kích thước tập tin   106.28 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

MB47358 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MB47358 Datasheet PDF - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB47358
tải về  MB47358 Click to download

kích thước tập tin   106.28 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

MB47358 bảng dữ liệu (HTML) - fujitsu semiconductor


MB47358 Thông tin chi tiết sản phẩm

The Fujitsu MB47358 is designed for a general purpose dual operational amplifier with internal frequency compensation and to operate from a single power supply or dual power supplies. The MB47358 is suitable for audio with the fast slew rate and with the reduction of cross-over distortion. The MB47358 fits an application of microcomputer because of its wide output voltage range. The MB47358 is compatible with LM358.

■ FEATURES
• Not required compensation
• Wide power supply voltage range
    Single power supply: 3 V to 30 V
    Dual power supplies: ±1.5 V to ±15 V
• Wide output voltage range
• No cross-over distortion
• Fast slew rate –2 V/µs typ.




Số phần tương tự - MB47358

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB47393 FUJITSU-MB47393 Datasheet
81Kb / 9P
DUAL COMPARATOR
More results


Mô tả tương tự - MB47358

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA75458P TOSHIBA-TA75458P Datasheet
386Kb / 12P
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
UTCMC4558 UTC-UTCMC4558 Datasheet
110Kb / 5P
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Rohm
BA4558 ROHM-BA4558 Datasheet
58Kb / 5P
Dual operational amplifier
logo
Hitachi Semiconductor
HA17458 HITACHI-HA17458 Datasheet
46Kb / 10P
Dual Operational Amplifier
logo
Integral Corp.
IL4580 INTEGRAL-IL4580 Datasheet
609Kb / 5P
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
HA17904 RENESAS-HA17904 Datasheet
199Kb / 8P
Dual Operational Amplifier
HA17458 RENESAS-HA17458 Datasheet
99Kb / 9P
Dual Operational Amplifier
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL4580 IKSEMICON-IL4580 Datasheet
610Kb / 5P
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SGSC4558 SECOS-SGSC4558 Datasheet
528Kb / 4P
Dual Operational Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM4560E NJRC-NJM4560E Datasheet
203Kb / 5P
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
More results




Giới thiệu về fujitsu semiconductor


Fujitsu Contements Limited là một công ty con của Fujitsu Limited, một công ty công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản.
Fujitsu Thành phần Limited tập trung vào thiết kế, phát triển và sản xuất các thành phần và thiết bị điện tử.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị lưu trữ dữ liệu, mô -đun giao tiếp không dây và các thành phần điện tử khác.
Fujitsu Contements Limited có các hoạt động và cơ sở vật chất ở nhiều quốc gia khác nhau trên khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Công ty được biết đến với công nghệ tiên tiến, các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp sáng tạo trong ngành điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com