công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF2185A-1 bảng dữ liệu (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

SF2185A-1 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
tên linh kiện SF2185A-1
tải về  SF2185A-1 tải về
kích thước tập tin   433.74 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 70 MHz SAW Filter

SF2185A-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SF2185A-1 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện SF2185A-1
tải về  SF2185A-1 Click to download

kích thước tập tin   433.74 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 70 MHz SAW Filter

SF2185A-1 bảng dữ liệu (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.


SF2185A-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

70.00 MHz SAW Filter

• Precision IF SAW Filter
• Balanced 50 ohm Operation
• Hermetic 13.3 x 6.5 mm Surface-mount Case
• Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)




Số phần tương tự - SF2185A-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
SF2185A-1 RFM-SF2185A-1 Datasheet
433Kb / 6P
Precision IF SAW Filter
More results


Mô tả tương tự - SF2185A-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
855737 TRIQUINT-855737 Datasheet
578Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
855740 TRIQUINT-855740 Datasheet
622Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2227A MURATA-SF2227A Datasheet
542Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
854657 TRIQUINT-854657_15 Datasheet
581Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
854658 TRIQUINT-854658_15 Datasheet
578Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
854659 TRIQUINT-854659_15 Datasheet
579Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
854668 TRIQUINT-854668_15 Datasheet
449Kb / 6P
70 MHz SAW Filter
854674 TRIQUINT-854674_15 Datasheet
559Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
855744 TRIQUINT-855744_15 Datasheet
459Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
855745 TRIQUINT-855745_15 Datasheet
667Kb / 5P
70 MHz SAW Filter
More results




Giới thiệu về Murata Manufacturing Co., Ltd.


Công ty TNHH Sản xuất Murata là một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản có trụ sở tại Nagaokakyo, Kyoto, Nhật Bản.
Công ty được thành lập vào năm 1944 và từ đó trở thành nhà sản xuất các thành phần điện tử hàng đầu, bao gồm các tụ gốm, mô -đun giao tiếp không dây và cảm biến.
Murata cũng cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp khác như hệ thống quản lý pin, nguồn điện và hệ thống thu hoạch năng lượng.
Công ty hoạt động trên toàn cầu và có danh tiếng mạnh mẽ về chất lượng và sự đổi mới trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com