công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF2143A bảng dữ liệu (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

SF2143A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
tên linh kiện SF2143A
tải về  SF2143A tải về
kích thước tập tin   183.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 80.46 MHz SAW Diplexer

SF2143A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SF2143A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện SF2143A
tải về  SF2143A Click to download

kích thước tập tin   183.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 80.46 MHz SAW Diplexer

SF2143A bảng dữ liệu (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.


SF2143A Thông tin chi tiết sản phẩm

72.54/80.46 MHz SAW Diplexer

• Designed for SDARS IF Receiver
• SAW Diplexer 72.54 / 80.46 MHz
• 11.4 X 5.3 mm Surface-mount Case
• Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)




Số phần tương tự - SF2143A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
SF2143A RFM-SF2143A Datasheet
183Kb / 5P
Designed for SDARS IF Receiver
More results


Mô tả tương tự - SF2143A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2143B MURATA-SF2143B Datasheet
708Kb / 6P
72.54/80.46 MHz SAW Diplexer
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0131A TAI-SAW-TE0131A Datasheet
937Kb / 9P
1222.7625 / 1575.42 MHz SAW Diplexer
TE0127A TAI-SAW-TE0127A Datasheet
829Kb / 9P
1575.42 / 2332.5 MHz SAW Diplexer
TE0128A TAI-SAW-TE0128A Datasheet
865Kb / 9P
1575.42 / 2326.25 MHz SAW Diplexer
TE0129A TAI-SAW-TE0129A Datasheet
503Kb / 8P
457.5 / 915 MHz SAW Diplexer
TE0130A TAI-SAW-TE0130A Datasheet
935Kb / 9P
1206.9225 / 1582.1875 MHz SAW Diplexer
TE0133B TAI-SAW-TE0133B Datasheet
831Kb / 8P
1189/ 1582.5 MHz SAW Diplexer
TE0137B TAI-SAW-TE0137B Datasheet
824Kb / 8P
1223/ 1582.5 MHz SAW Diplexer
TF0096A TAI-SAW-TF0096A Datasheet
292Kb / 8P
Dual SAW Diplexer Filter 313.15/314 MHz
TF0097A TAI-SAW-TF0097A Datasheet
286Kb / 8P
Dual SAW Diplexer Filter 433.2/434.64 MHz
More results




Giới thiệu về Murata Manufacturing Co., Ltd.


Công ty TNHH Sản xuất Murata là một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản có trụ sở tại Nagaokakyo, Kyoto, Nhật Bản.
Công ty được thành lập vào năm 1944 và từ đó trở thành nhà sản xuất các thành phần điện tử hàng đầu, bao gồm các tụ gốm, mô -đun giao tiếp không dây và cảm biến.
Murata cũng cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp khác như hệ thống quản lý pin, nguồn điện và hệ thống thu hoạch năng lượng.
Công ty hoạt động trên toàn cầu và có danh tiếng mạnh mẽ về chất lượng và sự đổi mới trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com