công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RO3120C bảng dữ liệu (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

RO3120C Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
tên linh kiện RO3120C
tải về  RO3120C tải về
kích thước tập tin   395.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 403.55 MHz SAW Resonator

RO3120C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RO3120C Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện RO3120C
tải về  RO3120C Click to download

kích thước tập tin   395.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 403.55 MHz SAW Resonator

RO3120C bảng dữ liệu (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.




Số phần tương tự - RO3120C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3120A MURATA-RO3120A Datasheet
391Kb / 2P
403.55 MHz SAW Resonator
More results


Mô tả tương tự - RO3120C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
RO2120A RFM-RO2120A Datasheet
100Kb / 2P
403.55 MHz SAW Resonator
logo
Vanlong Technology Co.,...
SQ403 VANLONG-SQ403 Datasheet
121Kb / 2P
403.55 MHz Two-Port SAW Resonator
SR5501 VANLONG-SR5501 Datasheet
93Kb / 2P
403.55 MHz One Port SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0111A TAI-SAW-TD0111A Datasheet
215Kb / 3P
SAW Resonator 403.55 MHz TO39
TC0272A TAI-SAW-TC0272A Datasheet
286Kb / 4P
SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
logo
Murata Manufacturing Co...
RO2044 MURATA-RO2044 Datasheet
145Kb / 2P
318.00 MHz SAW Resonator
RO2100 MURATA-RO2100 Datasheet
161Kb / 2P
295.05 MHz SAW Resonator
RO3120A MURATA-RO3120A Datasheet
391Kb / 2P
403.55 MHz SAW Resonator
RO3300E MURATA-RO3300E Datasheet
99Kb / 2P
403.55 MHz SAW Resonator
RO3300E MURATA-RO3300E_15 Datasheet
207Kb / 2P
403.55 MHz SAW Resonator
More results




Giới thiệu về Murata Manufacturing Co., Ltd.


Công ty TNHH Sản xuất Murata là một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản có trụ sở tại Nagaokakyo, Kyoto, Nhật Bản.
Công ty được thành lập vào năm 1944 và từ đó trở thành nhà sản xuất các thành phần điện tử hàng đầu, bao gồm các tụ gốm, mô -đun giao tiếp không dây và cảm biến.
Murata cũng cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp khác như hệ thống quản lý pin, nguồn điện và hệ thống thu hoạch năng lượng.
Công ty hoạt động trên toàn cầu và có danh tiếng mạnh mẽ về chất lượng và sự đổi mới trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com