công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAVR-000120-1411 bảng dữ liệu (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAVR-000120-1411 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
tên linh kiện MAVR-000120-1411
tải về  MAVR-000120-1411 tải về
kích thước tập tin   197.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip

MAVR-000120-1411 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAVR-000120-1411 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện MAVR-000120-1411
tải về  MAVR-000120-1411 Click to download

kích thước tập tin   197.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip

MAVR-000120-1411 bảng dữ liệu (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.


MAVR-000120-1411 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The MAVR-000120-1411 is a gallium arsenide flip chip hyperabrupt varactor diode. This device is fabricated on OMCVD epitaxial wafers using a process designed for high device uniformity and extremely low parasitics. This diode is fully passivated with silicon nitride and has an additional layer of polyimide for scratch protection. The protective coatings prevent damage to the junction during automated or manual handling. The flip chip configuration is suitable for pick and place insertion.

Features
• Usable Past 70 GHz
• Constant Gamma for Linear Tuning
• Low Parasitic Capacitance
• High Q
• Silicon Nitride Passivation
• Polyimide Scratch Protection
• Surface Mount Configuration
• Lead Free (RoHs Compliant)
• Available in Pocket Tape and Reel
• Can withstand 500 Temperature Cycles (-65°C to
   +150°C), mounted with 96.5 Sn/3.5 Ag solder
   without Mechanical Degradation.
• Can be Mounted with Solder or Conductive
   Epoxy




Số phần tương tự - MAVR-000120-1411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
MAVR-000120-1411 MACOM-MAVR-000120-1411 Datasheet
198Kb / 5P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
MAVR-000120-14110G MACOM-MAVR-000120-14110G Datasheet
198Kb / 5P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
MAVR-000120-14110P MACOM-MAVR-000120-14110P Datasheet
198Kb / 5P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAVR-000120-1411 MA-COM-MAVR-000120-1411_15 Datasheet
197Kb / 4P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
More results


Mô tả tương tự - MAVR-000120-1411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
MA46H120 MACOM-MA46H120 Datasheet
40Kb / 2P
GaAs Constant Gamma Flip- Chip Varactor Diode
logo
M/A-COM Technology Solu...
MA46H120 MA-COM-MA46H120 Datasheet
138Kb / 3P
GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
MA46H120_V3 MA-COM-MA46H120_V3 Datasheet
131Kb / 3P
GaAs Constant Gamma Flip-Chip
logo
Tyco Electronics
MAVR-000120-1411 MACOM-MAVR-000120-1411 Datasheet
198Kb / 5P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADS-001317-1500 MA-COM-MADS-001317-1500 Datasheet
254Kb / 5P
Solderable GaAs Flip Chip Schottky Diode
MA46H120 MA-COM-MA46H120 Datasheet
131Kb / 3P
GaAs Constant Gamma Flip-Chip
MAVR-000120-1411 MA-COM-MAVR-000120-1411_15 Datasheet
197Kb / 4P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
MADS-001317-1500 MA-COM-MADS-001317-1500_16 Datasheet
581Kb / 6P
Solderable GaAs Flip Chip Schottky Diode
MA46H120 MA-COM-MA46H120_15 Datasheet
545Kb / 4P
GaAs Constant Gamma Flip-Chip Varactor Diode
MAVR-011020-1141 MA-COM-MAVR-011020-1141 Datasheet
619Kb / 4P
Solderable GaAs Constant Gamma Flip-Chip
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com