công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-26MB40A bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-26MB40A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-26MB40A
tải về  VS-26MB40A tải về
kích thước tập tin   784.96 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A

VS-26MB40A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-26MB40A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-26MB40A
tải về  VS-26MB40A Click to download

kích thước tập tin   784.96 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A

VS-26MB40A bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-26MB40A Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
A range of extremely compact, encapsulated single phase bridge rectifiers offering efficient and reliable operation. They are intended for use in general purpose and instrumentation applications.

FEATURES
• Universal, 3 way terminals:
   push-on, wrap around or solder
• High thermal conductivity package, electrically
   insulated case
• Center hole fixing
• Excellent power/volume ratio
• Nickel plated terminals solderable using lead (Pb)-free
   solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder
   temperature 260 °C to 275 °C
• UL E300359 approved
• Designed and qualified for industrial and consumer level
• Material categorization: For definitions of compliance
   please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VS-26MB40A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-26MB06A VISHAY-VS-26MB06A Datasheet
144Kb / 7P
Single Phase Bridge Rectifier, 25 A, 35 A
15-Jan-2019
More results


Mô tả tương tự - VS-26MB40A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
26MB140A VISHAY-26MB140A Datasheet
160Kb / 6P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
17-Jun-08
26MT VISHAY-26MT Datasheet
187Kb / 7P
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
03-Nov-08
26MB20A VISHAY-26MB20A Datasheet
119Kb / 6P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
27-Jun-08
GBPC25 VISHAY-GBPC25 Datasheet
129Kb / 7P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
29-Sep-08
26MB140A VISHAY-26MB140A_12 Datasheet
173Kb / 7P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
17-Jun-08
26MT VISHAY-26MT_12 Datasheet
203Kb / 8P
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
03-Nov-08
VS-36MT160 VISHAY-VS-36MT160 Datasheet
208Kb / 9P
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
03-Nov-08
VS-GBPC3512W VISHAY-VS-GBPC3512W Datasheet
885Kb / 7P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
08-Apr-14
VS-36MT80 VISHAY-VS-36MT80 Datasheet
201Kb / 8P
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
03-Nov-08
VS-MB VISHAY-VS-MB Datasheet
806Kb / 7P
Single Phase Bridge (Power Modules), 25 A/35 A
10-Jul-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com