công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EF2-24NU bảng dữ liệu (PDF) - NEC

EF2-24NU Datasheet PDF - NEC
tên linh kiện EF2-24NU
tải về  EF2-24NU tải về
kích thước tập tin   389.81 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type

EF2-24NU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EF2-24NU Datasheet PDF - NEC

tên linh kiện EF2-24NU
tải về  EF2-24NU Click to download

kích thước tập tin   389.81 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type

EF2-24NU bảng dữ liệu (HTML) - NEC


EF2-24NU Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
NECs new miniature signal relays, ED2/EF2 series, achieved 50 mW of ultra low power consumption.

FEATURES
○ Low power consumption (50 mW)
○ Applicable for the surge voltage standard of FCC (1500 V, 10 × 160 µs) and BELLCORE (2500 V, 2 × 10 µs)
○ Two types for through-hole mounting (ED2 series) and surface mounting (EF2 series)
○ Variation of dense mounting type and/or long-joint-life type for latest SMT
    • Compatible configuration and terminal allocation with dense mounting type of EE2 series
    • Upgraded soldering joint reliability between the relay terminal and PCB by optimization of the terminal configuration;
        20-year-joint-life under 35˚C-per-day-temperature-difference specified in IPC-SM-785 for telecommuication equipment

APPLICATIONS
    Electronic switching systems, PBX, terminal equipment, telephone system, instrumental equipment.




Số phần tương tự - EF2-24NU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
EF2-24SNU NEC-EF2-24SNU Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
EF2-24SNUH NEC-EF2-24SNUH Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
EF2-24SNUN NEC-EF2-24SNUN Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
EF2-24SNUX NEC-EF2-24SNUX Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
EF2-24TNU NEC-EF2-24TNU Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
More results


Mô tả tương tự - EF2-24NU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
EA2-3SNU NEC-EA2-3SNU Datasheet
113Kb / 8P
COMPACT AND LIGHTWEIGHT
EE2-24NU NEC-EE2-24NU Datasheet
228Kb / 12P
Compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
logo
List of Unclassifed Man...
EE2-5NU ETC2-EE2-5NU Datasheet
228Kb / 12P
Compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
logo
NEC
EA2-24NU NEC-EA2-24NU Datasheet
106Kb / 12P
COMPACT AND LIGHTWEIGHT
logo
Panasonic Semiconductor
AEV14012W PANASONIC-AEV14012W Datasheet
203Kb / 9P
Compact and lightweight
logo
NEC
EC2-5SNJ NEC-EC2-5SNJ Datasheet
100Kb / 11P
COMPACT AND LIGHTWEIGHT, SMALL MOUNTING SIZE, HIGH BREAKDOWN VOLTAGE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
PIC-A1804 KODENSHI-PIC-A1804 Datasheet
1Mb / 3P
Compact and lightweight design
logo
NEC
EC29SND NEC-EC29SND Datasheet
142Kb / 12P
High Insulation, High breakdown voltage, compact and lightweight, Surface mounting type
EC29SNU NEC-EC29SNU Datasheet
107Kb / 8P
COMPACT AND LIGHTWEIGHT, SMALL MOUNTING SIZE, HIGH BREAKDOWN VOLTAGE
ED29SNU NEC-ED29SNU Datasheet
159Kb / 16P
Ultra-low power, compact and lightweight, High breakdown voltage, Surface mounting type
More results




Giới thiệu về NEC


NEC Corporation là một công ty điện tử và công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản. Công ty được thành lập vào năm 1899 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. NEC cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông và điện tử. Danh mục đầu tư của nó bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dịch vụ, giải pháp mạng, giải pháp hiển thị và máy chủ doanh nghiệp và giải pháp lưu trữ.

NEC được biết đến với chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và sáng tạo. Công ty có các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và có sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NEC làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, NEC còn hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và tham gia vào các dự án khác nhau liên quan đến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, mạng 5G và Internet vạn vật (IoT). NEC cam kết cung cấp các giải pháp bền vững hỗ trợ sự phát triển của xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com