công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TB0636A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0636A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TB0636A
tải về  TB0636A tải về
kích thước tập tin   341.83 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 60 MHz SMD 13.3mmX6.5mm

TB0636A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TB0636A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TB0636A
tải về  TB0636A Click to download

kích thước tập tin   341.83 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 60 MHz SMD 13.3mmX6.5mm

TB0636A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Số phần tương tự - TB0636A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0636A GOLLEDGE-TB0636A Datasheet
125Kb / 7P
SAW Filter 60.0MHz
More results


Mô tả tương tự - TB0636A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0309A TAI-SAW-TB0309A Datasheet
439Kb / 6P
IF SAW Filter 240 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0386A TAI-SAW-TB0386A Datasheet
216Kb / 7P
IF SAW Filter 35.46 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0403A TAI-SAW-TB0403A Datasheet
435Kb / 6P
IF SAW Filter 145 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0438A TAI-SAW-TB0438A Datasheet
212Kb / 6P
IF SAW Filter 140 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0439A TAI-SAW-TB0439A Datasheet
212Kb / 6P
IF SAW Filter 140 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0466A TAI-SAW-TB0466A Datasheet
290Kb / 7P
IF SAW Filter 72.96 MHz (SMD 13.3mmX6.5mm)
TB0634A TAI-SAW-TB0634A Datasheet
343Kb / 7P
SAW Filter 60 MHz SMD 13.3mmX6.5mm
TB0800A TAI-SAW-TB0800A Datasheet
527Kb / 8P
IF SAW Filter 140 MHz SMD 13.3mmX6.5mm
TB1065A TAI-SAW-TB1065A Datasheet
457Kb / 7P
IF SAW Filter 63.3 MHz SMD 13.3mmX6.5mm
TB0390B TAI-SAW-TB0390B Datasheet
398Kb / 7P
IF SAW Filter 140 MHz SMD 13.3mmX6.5mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com