công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GM332Z bảng dữ liệu (PDF) - Mallory performance club

GM332Z Datasheet PDF - Mallory performance club
tên linh kiện GM332Z
tải về  GM332Z tải về
kích thước tập tin   469.39 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MALLORY [Mallory performance club]
Trang chủ  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Giải thích chi tiết về linh kiện General Purpose Disc Ceramic Capacitors

GM332Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GM332Z Datasheet PDF - Mallory performance club

tên linh kiện GM332Z
tải về  GM332Z Click to download

kích thước tập tin   469.39 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MALLORY [Mallory performance club]
Trang chủ  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club
Giải thích chi tiết về linh kiện General Purpose Disc Ceramic Capacitors

GM332Z bảng dữ liệu (HTML) - Mallory performance club


GM332Z Thông tin chi tiết sản phẩm

General Purpose Disc Ceramic Capacitors

■ General Purpose
■ Ideal For Use in Non-critical Coupling, Bypass and Filter Applications
■ Conformally Coated
■ Radial Leads

GENERAL SPECIFICATIONS
   Temperature Range: -30°C to +85°C
   Voltage Range: 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 3,000 WVDC
   Capacitance Range: 1 pF to 100,000 pF
   Lead Length: 1 inch minimum
   Insulation Resistance: 10,000 megohms (min)
   Power Factor @ 1kHz: 2.5% Max (Y5V: 5%)
   Breakdown Voltage: 2.5 x rated (5 seconds Max)




Số phần tương tự - GM332Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory performance clu...
GM332Z MALLORY-GM332Z Datasheet
37Kb / 3P
Disc Ceramic Capacitors
More results


Mô tả tương tự - GM332Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Illinois Capacitor, Inc...
102GCR050M ILLINOISCAPACITOR-102GCR050M Datasheet
24Kb / 1P
85C General Purpose Ceramic Disc Capacitors
logo
Vishay Siliconix
562R5HKZS10 VISHAY-562R5HKZS10 Datasheet
72Kb / 3P
Lower Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 1000 VDC General Purpose
07-Feb-13
561R562R VISHAY-561R562R Datasheet
72Kb / 3P
Lower Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 1000 Vdc General Purpose
07-Feb-13
D331K20Y5PL6TJ5R VISHAY-D331K20Y5PL6TJ5R Datasheet
303Kb / 7P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 500 VDC, General Purpose
07-Jan-10
logo
AVX Corporation
5SS103MBKCC AVX-5SS103MBKCC Datasheet
70Kb / 4P
Disc Ceramic Capacitors General Specifications - Class II General Purpose
logo
Vishay Siliconix
HBE472MBBCF0KR VISHAY-HBE472MBBCF0KR Datasheet
84Kb / 4P
Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors, 2 kVDC General Purpose
12-Sep-13
D102K20Y5PH6TJ6R VISHAY-D102K20Y5PH6TJ6R Datasheet
323Kb / 7P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 100 VDC, General Purpose
07-Jan-10
562R VISHAY-562R Datasheet
96Kb / 5P
Lower Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 1000 VDC General Purpose
23-Jul-2021
logo
Murata Manufacturing Co...
DE2E3KY472MA3BM02 MURATA1-DE2E3KY472MA3BM02 Datasheet
331Kb / 22P
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General Purpose
May. 2018
DE2E3KY472MA3BM02F MURATA1-DE2E3KY472MA3BM02F Datasheet
446Kb / 23P
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General Purpose
Mar. 2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com