công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TO-220F bảng dữ liệu (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

TO-220F Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
tên linh kiện TO-220F
tải về  TO-220F tải về
kích thước tập tin   71.47 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSISTOR (PNP)

TO-220F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TO-220F Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

tên linh kiện TO-220F
tải về  TO-220F Click to download

kích thước tập tin   71.47 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSISTOR (PNP)

TO-220F bảng dữ liệu (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD


TO-220F Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
   Power dissipation
      PCM: 2 W (Tamb=25℃)
   Collector current
      ICM: -3 A
   Collector-base voltage
      V(BR)CBO: -60 V
   Operating and storage junction temperature range
      TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Số phần tương tự - TO-220F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
TO-220F FAIRCHILD-TO-220F Datasheet
40Kb / 1P
TO-220F
TO-220F FAIRCHILD-TO-220F Datasheet
36Kb / 4P
Internal high voltage sense FET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TO-220F KERSEMI-TO-220F Datasheet
3Mb / 9P
400V N-Channel MOSFET
logo
ELM Technology Corporat...
TO-220F ELM-TECH-TO-220F Datasheet
136Kb / 1P
Package, Tube
logo
ZP Semiconductor
TO-220F ZPSEMI-TO-220F Datasheet
343Kb / 2P
Plastic-Encapsulate MOSFETS
More results


Mô tả tương tự - TO-220F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3906 RECTRON-MMDT3906 Datasheet
262Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com