công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S9013 bảng dữ liệu (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

S9013 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
tên linh kiện S9013
tải về  S9013 tải về
kích thước tập tin   126.45 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSISTOR (NPN)

S9013 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S9013 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

tên linh kiện S9013
tải về  S9013 Click to download

kích thước tập tin   126.45 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSISTOR (NPN)

S9013 bảng dữ liệu (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD


S9013 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURE
   Power dissipation
      PCM: 0.625 W (Tamb=25℃)
   Collector current
      ICM: 0.5 A
   Collector-base voltage
      V(BR)CBO: 40 V
   Operating and storage junction temperature range
      Tj, Tstg: -55℃ to +150℃




Số phần tương tự - S9013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
S9013 FAIRCHILD-S9013 Datasheet
40Kb / 4P
1W Output Amplifier of Potable Radios in Class B Push-pull Operation.
logo
AUK corp
S9013 AUK-S9013 Datasheet
87Kb / 3P
NPN Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
S9013 ETC-S9013 Datasheet
963Kb / 2P
PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S9013 BILIN-S9013 Datasheet
230Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
logo
Daya Electric Group Co....
S9013 DAYA-S9013 Datasheet
124Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Mô tả tương tự - S9013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com