công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NESG3033M14-T3 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

NESG3033M14-T3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện NESG3033M14-T3
tải về  NESG3033M14-T3 tải về
kích thước tập tin   176.65 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain

NESG3033M14-T3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NESG3033M14-T3 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện NESG3033M14-T3
tải về  NESG3033M14-T3 Click to download

kích thước tập tin   176.65 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain

NESG3033M14-T3 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


NESG3033M14-T3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• The NESG3033M14 is an ideal choice for low noise, high-gain amplification
   NF = 0.6 dB TYP. @ VCE = 2 V, IC = 6 mA, f = 2.0 GHz
• Maximum stable power gain: MSG = 20.5 dB TYP. @ VCE = 2 V, IC = 15 mA, f = 2.0 GHz
• SiGe HBT technology (UHS3) adopted: fmax = 110 GHz
• This product is improvement of ESD of NESG3032M14.
• 4-pin lead-less minimold (M14, 1208 PKG)




Số phần tương tự - NESG3033M14-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NESG3033M14-T3 CEL-NESG3033M14-T3 Datasheet
281Kb / 7P
NPN SILICON GERMANIUM RF TRANSISTOR
NESG3033M14-T3-A CEL-NESG3033M14-T3-A Datasheet
281Kb / 7P
NPN SILICON GERMANIUM RF TRANSISTOR
More results


Mô tả tương tự - NESG3033M14-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NESG2046M33 NEC-NESG2046M33 Datasheet
118Kb / 3P
NECs NPN SiGe TRANSISTOR FOR LOW NOISE, HIGH -GAIN AMPLIFICATION
NESG204619 NEC-NESG204619 Datasheet
116Kb / 3P
NECs NPN SiGe TRANSISTOR FOR LOW NOISE, HIGH-GAIN AMPLIFICATION
NESG210719 NEC-NESG210719 Datasheet
114Kb / 3P
NECs NPN SiGe TRANSISTOR FOR LOW NOISE, HIGH-GAIN AMPLIFICATION
logo
California Eastern Labs
NESG2046M33 CEL-NESG2046M33 Datasheet
292Kb / 4P
NPN SiGe TRANSISTOR FOR LOW NOISE, HIGH -GAIN AMPLIFICATION
NESG204619 CEL-NESG204619 Datasheet
320Kb / 4P
NPN SiGe TRANSISTOR FOR LOW NOISE, HIGH-GAIN AMPLIFICATION
logo
Renesas Technology Corp
NESG2021M05 RENESAS-NESG2021M05 Datasheet
159Kb / 14P
NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain Amplification
NESG2031M05 RENESAS-NESG2031M05 Datasheet
158Kb / 14P
NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain Amplification
NESG3032M14 RENESAS-NESG3032M14 Datasheet
168Kb / 15P
NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain
NESG210719 RENESAS-NESG210719 Datasheet
124Kb / 10P
NPN SiGe RF Transistor for Low Noise, High-Gain
2SC5761 RENESAS-2SC5761 Datasheet
305Kb / 16P
NPN SiGe RF TRANSISTOR FOR LOW NOISE ⋅ HIGH-GAIN AMPLIFICATION
May 2003
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com