công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1-644465-2 bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics

1-644465-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics
tên linh kiện 1-644465-2
tải về  1-644465-2 tải về
kích thước tập tin   113.88 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

1-644465-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1-644465-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics

tên linh kiện 1-644465-2
tải về  1-644465-2 Click to download

kích thước tập tin   113.88 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

1-644465-2 bảng dữ liệu (HTML) - Tyco Electronics




Số phần tương tự - 1-644465-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
1-644753-4 TEC-1-644753-4 Datasheet
135Kb / 1P
MTA-.156 HEADER ASSEMBLY, FRICTION LOCK, STRAIGHT 045 ROUND POST, TIN PLATED, SPECIAL
Rev. F1
logo
Tyco Electronics
1-644803-0 MACOM-1-644803-0 Datasheet
155Kb / 1P
MTA-100 SHROUDED HEADER ASSEMBLY
1-644803-1 MACOM-1-644803-1 Datasheet
155Kb / 1P
MTA-100 SHROUDED HEADER ASSEMBLY
1-644803-2 MACOM-1-644803-2 Datasheet
155Kb / 1P
MTA-100 SHROUDED HEADER ASSEMBLY
1-644803-3 MACOM-1-644803-3 Datasheet
155Kb / 1P
MTA-100 SHROUDED HEADER ASSEMBLY
More results


Mô tả tương tự - 1-644465-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
3-640426-2 MACOM-3-640426-2 Datasheet
134Kb / 1P
MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, STANDARD
640430 MACOM-640430 Datasheet
136Kb / 1P
MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 26 AWG, STANDARD
640431 MACOM-640431 Datasheet
130Kb / 1P
MTA 156 CONNECTOR ASSMBLY, 18 AWG, STANDARD
640432 MACOM-640432 Datasheet
140Kb / 1P
MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
641149 MACOM-641149 Datasheet
130Kb / 1P
MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
641170 MACOM-641170 Datasheet
129Kb / 1P
MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG, STANDARD
644807 MACOM-644807 Datasheet
128Kb / 1P
MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG
644814 MACOM-644814 Datasheet
129Kb / 1P
MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG
644860 MACOM-644860 Datasheet
113Kb / 1P
MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, UL94V-0, SPECIAL
644878 MACOM-644878 Datasheet
139Kb / 1P
MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY 18 AWG, STANDARD, TAPE MOUNTED
More results




Giới thiệu về Tyco Electronics


Tyco Electronics là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử, giải pháp mạng và hệ thống không dây. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1999 là Tyco International và sau đó được đổi tên thành Tyco Electronics vào năm 2007. Tyco Electronics đã có sự hiện diện toàn cầu, với hoạt động tại hơn 50 quốc gia và lực lượng lao động khoảng 20.000 nhân viên.

Công ty đã cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm đầu nối, rơle, giải pháp quản lý năng lượng, thiết bị bảo vệ mạch và các thành phần điện tử khác cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, y tế, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Tyco Electronics được biết đến với sự tập trung vào chất lượng, độ tin cậy và sự đổi mới, và được công nhận là người lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện tử.

Vào năm 2012, TYCO Electronics đã được TE Connectivity, nhà cung cấp hàng đầu về kết nối và giải pháp cảm biến. Việc mua lại đã giúp kết nối TE mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong ngành điện tử và tăng cường hơn nữa vị thế của nó trên thị trường. Tyco Electronics hiện là công ty con của TE Connectivity và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com