công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL-902J-500 bảng dữ liệu (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HCPL-902J-500 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
tên linh kiện HCPL-902J-500
tải về  HCPL-902J-500 tải về
kích thước tập tin   319.42 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Digital Isolators

HCPL-902J-500 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HCPL-902J-500 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HCPL-902J-500
tải về  HCPL-902J-500 Click to download

kích thước tập tin   319.42 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Digital Isolators

HCPL-902J-500 bảng dữ liệu (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED


HCPL-902J-500 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

The HCPL-90xx and HCPL-09xx CMOS digital isolators feature high speed performance and excellent transient immunity specifications. The symmetric magnetic coupling barrier gives these devices a   typical pulse width distortion of 2 ns, a typical propagation delay skew of 4 ns and 100 Mbaud data rate, making them the indus try’s fastest digital isolators.



Features

•  +3.3V and +5V TTL/CMOS compatible

•  3 ns max. pulse width distortion

•  6 ns max. propagation delay skew

•  15 ns max. propagation delay

•  High speed: 100 MBd

•  15 kV/µs min. common mode rejection

•  Tri-state output (HCPL-9000/-0900)

•  2500 V RMS isolation

•  UL1577 and IEC 61010-1 approved




Số phần tương tự - HCPL-902J-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-902J HP-HCPL-902J Datasheet
449Kb / 12P
High Speed Digital Isolators
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-902J AVAGO-HCPL-902J Datasheet
357Kb / 14P
High Speed Digital Isolators 15 ns max. propagation delay
More results


Mô tả tương tự - HCPL-902J-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL9000 HP-HCPL9000 Datasheet
449Kb / 12P
High Speed Digital Isolators
logo
Texas Instruments
ISO7230C TI-ISO7230C Datasheet
744Kb / 23P
HIGH SPEED, TRIPLE DIGITAL ISOLATORS
ISO7240C TI-ISO7240C_08 Datasheet
868Kb / 25P
HIGH SPEED QUAD DIGITAL ISOLATORS
ISO7230C TI-ISO7230C_09 Datasheet
691Kb / 25P
HIGH SPEED, TRIPLE DIGITAL ISOLATORS
ISO7231C-Q1 TI1-ISO7231C-Q1 Datasheet
804Kb / 23P
HIGH SPEED, TRIPLE DIGITAL ISOLATORS
ISO7240CF-Q1 TI1-ISO7240CF-Q1 Datasheet
826Kb / 27P
HIGH-SPEED QUAD DIGITAL ISOLATORS
ISO7240CF TI1-ISO7240CF_12 Datasheet
1Mb / 31P
HIGH SPEED QUAD DIGITAL ISOLATORS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-090J-000E AVAGO-HCPL-090J-000E Datasheet
357Kb / 14P
High Speed Digital Isolators
HCPL-0931-500E AVAGO-HCPL-0931-500E Datasheet
357Kb / 14P
High Speed Digital Isolators
logo
Texas Instruments
ISO7230C-Q1 TI-ISO7230C-Q1_15 Datasheet
968Kb / 24P
HIGH SPEED, TRIPLE DIGITAL ISOLATORS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com