công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF200G bảng dữ liệu (PDF) - Yea Shin Technology Co., Ltd

UF200G Datasheet PDF - Yea Shin Technology Co., Ltd
tên linh kiện UF200G
tải về  UF200G tải về
kích thước tập tin   38.1 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes

UF200G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UF200G Datasheet PDF - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện UF200G
tải về  UF200G Click to download

kích thước tập tin   38.1 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes

UF200G bảng dữ liệu (HTML) - Yea Shin Technology Co., Ltd


UF200G Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
    Flammability Classification 94V-O utilizing
    Flame Retardant Epoxy Molding Compound
• Void-free Plastic in DO-15 package
• 2.0 ampere operation at TA=55 OC•with no thermal runaway
• Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228
• Ultra fast switching for high efficiency
• High temperature soldering : 260 °C / 10 seconds at terminals
• Pb free product at available : 99% Sn above meet RoHS environment substance directive request




Số phần tương tự - UF200G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
UF200G TRSYS-UF200G Datasheet
155Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF200G PANJIT-UF200G Datasheet
37Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF200G PANJIT-UF200G Datasheet
47Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Zibo Seno Electronic En...
UF200G ZSELEC-UF200G Datasheet
90Kb / 2P
2.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST DIODE
logo
Pan Jit International I...
UF200G PANJIT-UF200G_09 Datasheet
47Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Mô tả tương tự - UF200G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PS200R PANJIT-PS200R Datasheet
54Kb / 2P
FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
UF150 PANJIT-UF150 Datasheet
54Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
UF200 PANJIT-UF200 Datasheet
66Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
UF300 PANJIT-UF300 Datasheet
68Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
HER201 DAESAN-HER201 Datasheet
228Kb / 2P
CURRENT 2.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts
HER201G DAESAN-HER201G Datasheet
284Kb / 2P
CURRENT 2.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts
RL201 DAESAN-RL201 Datasheet
308Kb / 2P
CURRENT 2.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts
logo
Yea Shin Technology Co....
UF200 YEASHIN-UF200 Datasheet
36Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes
UF300 YEASHIN-UF300 Datasheet
38Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 3.0 Amperes
UF300G YEASHIN-UF300G Datasheet
44Kb / 2P
ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 3.0 Amperes
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com