công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3P015-1CS100Y bảng dữ liệu (PDF) - Microsemi Corporation

A3P015-1CS100Y Datasheet PDF - Microsemi Corporation
tên linh kiện A3P015-1CS100Y
tải về  A3P015-1CS100Y tải về
kích thước tập tin   10669.38 Kbytes
Page   220 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support

A3P015-1CS100Y Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
A3P015-1CS100Y Datasheet PDF - Microsemi Corporation

tên linh kiện A3P015-1CS100Y
tải về  A3P015-1CS100Y Click to download

kích thước tập tin   10669.38 Kbytes
Page   220 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support

A3P015-1CS100Y bảng dữ liệu (HTML) - Microsemi Corporation


A3P015-1CS100Y Thông tin chi tiết sản phẩm

Features and Benefits
High Capacity
   • 15 k to 1 M System Gates
   • Up to 144 kbits of True Dual-Port SRAM
   • Up to 300 User I/Os
Reprogrammable Flash Technology
   • 130-nm, 7-Layer Metal (6 Copper), Flash-Based CMOS Process
   • Instant On Level 0 Support
   • Single-Chip Solution
   • Retains Programmed Design when Powered Off
High Performance
   • 350 MHz System Performance
   • 3.3 V, 66 MHz 64-Bit PCI†
In-System Programming (ISP) and Security
   • ISP Using On-Chip 128-Bit Advanced Encryption Standard (AES) Decryption (except ARM®-enabled ProASIC®3 devices) via JTAG (IEEE 1532–compliant)†
   • FlashLock® to Secure FPGA Contents
Low Power
   • Core Voltage for Low Power
   • Support for 1.5 V-Only Systems
   • Low-Impedance Flash Switches
High-Performance Routing Hierarchy
   • Segmented, Hierarchical Routing and Clock Structure
Advanced I/O
   • 700 Mbps DDR, LVDS-Capable I/Os (A3P250 and above)
   • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V Mixed-Voltage Operation
   • Wide Range Power Supply Voltage Support per JESD8-B, Allowing I/Os to Operate from 2.7 V to 3.6 V
   • Bank-Selectable I/O Voltages—up to 4 Banks per Chip
   • Single-Ended I/O Standards: LVTTL, LVCMOS 3.3 V / 2.5 V / 1.8 V / 1.5 V, 3.3 V PCI / 3.3 V PCI-X† and LVCMOS 2.5 V / 5.0 V Input
   • Differential I/O Standards: LVPECL, LVDS, B-LVDS, and M-LVDS (A3P250 and above)
   • I/O Registers on Input, Output, and Enable Paths
   • Hot-Swappable and Cold Sparing I/Os‡
   • Programmable Output Slew Rate† and Drive Strength
   • Weak Pull-Up/-Down
   • IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary Scan Test
   • Pin-Compatible Packages across the ProASIC3 Family
Clock Conditioning Circuit (CCC) and PLL†
   • Six CCC Blocks, One with an Integrated PLL
   • Configurable Phase-Shift, Multiply/Divide, Delay Capabilities and External Feedback
   • Wide Input Frequency Range (1.5 MHz to 350 MHz)
Embedded Memory†
   • 1 kbit of FlashROM User Nonvolatile Memory
   • SRAMs and FIFOs with Variable-Aspect-Ratio 4,608-Bit RAM Blocks (×1, ×2, ×4, ×9, and ×18 organizations)†
   • True Dual-Port SRAM (except ×18)
ARM Processor Support in ProASIC3 FPGAs
   • M1 ProASIC3 Devices—ARM®Cortex™-M1 Soft Processor Available with or without Debug




Số phần tương tự - A3P015-1CS100Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Actel Corporation
A3P015-1FG144 ACTEL-A3P015-1FG144 Datasheet
5Mb / 206P
ProASIC3 Flash Family FPGAs
A3P015-1FG144ES ACTEL-A3P015-1FG144ES Datasheet
5Mb / 206P
ProASIC3 Flash Family FPGAs
A3P015-1FG144I ACTEL-A3P015-1FG144I Datasheet
5Mb / 206P
ProASIC3 Flash Family FPGAs
A3P015-1FG144PP ACTEL-A3P015-1FG144PP Datasheet
5Mb / 206P
ProASIC3 Flash Family FPGAs
A3P015-1FGG144 ACTEL-A3P015-1FGG144 Datasheet
5Mb / 206P
ProASIC3 Flash Family FPGAs
More results


Mô tả tương tự - A3P015-1CS100Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A3P030 ETC2-A3P030 Datasheet
214Kb / 11P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
logo
Microsemi Corporation
A3P250-VQG100I MICROSEMI-A3P250-VQG100I Datasheet
10Mb / 220P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P1000-PQG208I MICROSEMI-A3P1000-PQG208I Datasheet
10Mb / 220P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P1000-FG256 MICROSEMI-A3P1000-FG256 Datasheet
10Mb / 220P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P600-PQG208I MICROSEMI-A3P600-PQG208I Datasheet
9Mb / 212P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P600-FG256 MICROSEMI-A3P600-FG256 Datasheet
9Mb / 210P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P030-2QNG68I MICROSEMI-A3P030-2QNG68I Datasheet
9Mb / 210P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
A3P1000-2FG484 MICROSEMI-A3P1000-2FG484 Datasheet
9Mb / 210P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
M1A3P250-1VQ100I MICROSEMI-M1A3P250-1VQ100I Datasheet
9Mb / 210P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
M1A3P250-VQ100 MICROSEMI-M1A3P250-VQ100 Datasheet
9Mb / 210P
ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
More results




Giới thiệu về Microsemi Corporation


Tập đoàn Microsemi là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp bán dẫn và hệ thống.
Công ty được thành lập vào năm 1960 và có trụ sở tại Aliso Viejo, California.
Microsemi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp, mảng cổng lập trình trường (FPGA), các sản phẩm quản lý và kiểm soát năng lượng và các giải pháp bán dẫn khác.
Các sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như quốc phòng và an ninh, hàng không vũ trụ và hàng không, công nghiệp và truyền thông.
Microsemi được biết đến với chuyên môn về công nghệ bán dẫn và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Vào năm 2018, Microsemi đã được Microchip Technology, nhà cung cấp hàng đầu của vi điều khiển, tín hiệu hỗn hợp, analog và bảo mật.
Thương hiệu Microsemi không còn được sử dụng, nhưng công nghệ và sản phẩm của nó tiếp tục là một phần của danh mục đầu tư của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com