công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADV7179KCP1 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADV7179KCP1 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADV7179KCP1
tải về  ADV7179KCP1 tải về
kích thước tập tin   550.0 Kbytes
Page   52 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management

ADV7179KCP1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADV7179KCP1 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADV7179KCP1
tải về  ADV7179KCP1 Click to download

kích thước tập tin   550.0 Kbytes
Page   52 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management

ADV7179KCP1 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADV7179KCP1 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION

The ADV7174/ADV7179 is an integrated digital video encoder that converts digital CCIR-601 4:2:2 8-bit component video data into a standard analog baseband television signal compatible with worldwide standards.



FEATURES

ITU-R1 BT601/BT656 YCrCb to PAL/NTSC video encoder

High quality 10-bit video DACs

SSAF™ (super sub-alias filter)

Advanced power management features

CGMS (copy generation management system)

WSS (wide screen signaling)

NTSC M, PAL N2, PAL B/D/G/H/I, PAL-M3, PAL 60

Single 27 MHz clock required (×2 oversampling)

Macrovision 7.1 (ADV7174 only)

80 dB video SNR

32-bit direct digital synthesizer for color subcarrier

Multistandard video output support:

  Composite (CVBS)

  Component S-video (Y/C)

Video input data port supports:

  CCIR-656 4:2:2 8-bit parallel input format

Programmable simultaneous composite and S-video or RGB

  (SCART)/YPbPr video outputs

Programmable luma filters low-pass [PAL/NTSC] notch,

  extended SSAF, CIF, and QCIF

Programmable chroma filters (low-pass [0.65 MHz, 1.0 MHz,

  1.2 MHz, and 2.0 MHz], CIF, and QCIF)

Programmable VBI (vertical blanking interval)

Programmable subcarrier frequency and phase

Programmable LUMA delay

Individual on/off control of each DAC

CCIR and square pixel operation

Integrated subcarrier locking to external video source

Color signal control/burst signal control

Interlaced/noninterlaced operation

Complete on-chip video timing generator

Programmable multimode master/slave operation

Closed captioning support

Teletext insertion port (PAL-WST)

On-board color bar generation

On-board voltage reference

2-wire serial MPU interface (I2C® compatible and fast I2C)

Single-supply 2.8 V and 3.3 V operation

Small 40-lead 6 mm × 6 mm LFCSP package

−40°C to +85°C at 3.3 V

−20°C to +85°C at 2.8 V



APPLICATIONS

Portable video applications

Mobile phones

Digital still cameras




Số phần tương tự - ADV7179KCP1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADV7179KCP AD-ADV7179KCP Datasheet
488Kb / 52P
Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management
2/04-Changed from REV. 0 to REV A.
ADV7179KCP-REEL AD-ADV7179KCP-REEL Datasheet
488Kb / 52P
Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management
2/04-Changed from REV. 0 to REV A.
More results


Mô tả tương tự - ADV7179KCP1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADV7170 AD-ADV7170 Datasheet
754Kb / 55P
Digital PAL/NTSC Video Encoder with 10-Bit SSAF??and Advanced Power Management
REV.0
logo
Intersil Corporation
HMP8170 INTERSIL-HMP8170 Datasheet
232Kb / 33P
NTSC/PAL Video Encoder
May 1999
HMP8190 INTERSIL-HMP8190 Datasheet
227Kb / 32P
NTSC/PAL Video Encoder
May 1999
logo
Analog Devices
ADV7174 AD-ADV7174 Datasheet
488Kb / 52P
Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management
2/04-Changed from REV. 0 to REV A.
logo
Motorola, Inc
MC13077 MOTOROLA-MC13077 Datasheet
159Kb / 14P
ADVANCED PAL/NTSC ENCODER
logo
Intersil Corporation
HMP8170 INTERSIL-HMP8170_03 Datasheet
632Kb / 33P
NTSC/PAL Video Encoder
September 2003
logo
Zoran Corporation
CVE2 ZORAN-CVE2 Datasheet
228Kb / 2P
NTSC/PAL Video Encoder
logo
Analog Devices
ADV7174 AD-ADV7174_15 Datasheet
550Kb / 52P
Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management
REV. B
ADV7179 AD-ADV7179_15 Datasheet
550Kb / 52P
Chip Scale PAL/NTSC Video Encoder with Advanced Power Management
Rev. B
logo
Renesas Technology Corp
HMP8170 RENESAS-HMP8170 Datasheet
1Mb / 33P
NTSC/PAL Video Encoder
Sep 2003
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com