công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPL-M61T bảng dữ liệu (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPL-M61T Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
tên linh kiện ACPL-M61T
tải về  ACPL-M61T tải về
kích thước tập tin   219.58 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 10MBd Wide Operating Temperature Automotive Digital Optocoupler with R2Coupler??Isolation and AEC-Q100 Qualification

ACPL-M61T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ACPL-M61T Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ACPL-M61T
tải về  ACPL-M61T Click to download

kích thước tập tin   219.58 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 10MBd Wide Operating Temperature Automotive Digital Optocoupler with R2Coupler??Isolation and AEC-Q100 Qualification

ACPL-M61T bảng dữ liệu (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED


ACPL-M61T Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
This small outline wide operating temperature, high CMR, high speed, logic gate optocoupler is a single channel device in a five lead miniature footprint.

Features
• High Temperature and Reliability CANBus communication interface for Automotive Application.
• 15 kV/μs High Common-Mode Rejection at VCM = 1000 V
• Compact, Auto-Insertable SO5 Packages
• Wide Temperature Range: -40°C ~ 125°C
• High Speed: 10MBd (Typical)
• Low LED Drive Current: 6.5mA (typ)
• Low Propagation Delay: 100ns (max)
• Worldwide Safety Approval:
    − UL 1577, 4000 Vrms/1 min.
    − CSA File CA88324, Notice #5
    − IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved
• Qualified to AEC-Q100 Test Guidelines

Applications
• Automotive CANBus Communications Interface
• High Temperature Digital Signal Isolation
• Micro-controller Interface
• Digital isolation for A/D, D/A conversion




Số phần tương tự - ACPL-M61T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-M61T-000E BOARDCOM-ACPL-M61T-000E Datasheet
219Kb / 10P
10MBd Wide Operating Temperature Automotive Digital Optocoupler with R2Coupler??Isolation and AEC-Q100 Qualification
More results


Mô tả tương tự - ACPL-M61T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPL-M43T-500E AVAGO-ACPL-M43T-500E Datasheet
136Kb / 9P
Wide Operating Temperature Automotive Digital Optocoupler
ACPL-M43U-000E AVAGO-ACPL-M43U-000E Datasheet
240Kb / 8P
Wide Operating Temperature 1MBd Digital Optocoupler with R2Coupler??Isolation
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-K72T-000E BOARDCOM-ACPL-K72T-000E Datasheet
870Kb / 16P
Automotive High-Speed Low-Power Digital Optocouplers with R2Coupler짰 Isolation and AEC-Q100 Grade 1 Qualification
ACPL-K74T-000E BOARDCOM-ACPL-K74T-000E Datasheet
870Kb / 16P
Automotive High-Speed Low-Power Digital Optocouplers with R2Coupler짰 Isolation and AEC-Q100 Grade 1 Qualification
ACPL-M61T-000E BOARDCOM-ACPL-M61T-000E Datasheet
219Kb / 10P
10MBd Wide Operating Temperature Automotive Digital Optocoupler with R2Coupler??Isolation and AEC-Q100 Qualification
ACPL-M71T-000E BOARDCOM-ACPL-M71T-000E Datasheet
371Kb / 12P
High Speed, Low Power Digital Optocouplers with R2Coupler??Isolation and AEC-Q100 Grade 1 Qualification
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC2G08-Q100 NEXPERIA-74AHC2G08-Q100 Datasheet
197Kb / 14P
Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
74AHC2G125-Q100 NEXPERIA-74AHC2G125-Q100 Datasheet
223Kb / 12P
Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
74AHC30-Q100 NEXPERIA-74AHC30-Q100 Datasheet
704Kb / 15P
Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
74AHC164-Q100 NEXPERIA-74AHC164-Q100 Datasheet
726Kb / 19P
Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com