công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AQY272 bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

AQY272 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện AQY272
tải về  AQY272 tải về
kích thước tập tin   87.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Flat Power-DIP4-pin type with high capacity up to 2A load current

AQY272 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AQY272 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện AQY272
tải về  AQY272 Click to download

kích thước tập tin   87.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Flat Power-DIP4-pin type with high capacity up to 2A load current

AQY272 bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


AQY272 Thông tin chi tiết sản phẩm

Flat Power-DIP4-pin type with high capacity up to 2A load current



FEATURES

1. Flat-Packaged type

(W) 8.8 ×(D) 9.3 ×(H) 3.9 mm

(W) .346 ×(D) .366 ×(H) .154 inch

2. High capacity of continuous load current 2A (AQY272)

3. High sensitivity and low on resistance

Max. 2A load can be controlled with 5mA

input current. The on-resistance is low at

typ. 0.11Ω(AQY272).




Số phần tương tự - AQY272

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nais(Matsushita Electri...
AQY272 NAIS-AQY272 Datasheet
52Kb / 4P
PD Type 1- channel (Form A) Type
AQY272A NAIS-AQY272A Datasheet
52Kb / 4P
PD Type 1- channel (Form A) Type
AQY272AX NAIS-AQY272AX Datasheet
52Kb / 4P
PD Type 1- channel (Form A) Type
AQY272AZ NAIS-AQY272AZ Datasheet
52Kb / 4P
PD Type 1- channel (Form A) Type
More results


Mô tả tương tự - AQY272

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
WJ110 CIT-WJ110 Datasheet
145Kb / 2P
Load capacity of up to 15A
logo
DB Lectro Inc
NVF4-5 DBLECTRO-NVF4-5 Datasheet
119Kb / 2P
Contact load capacity up to 30A
NVF4-5 DBLECTRO-NVF4-5_05 Datasheet
294Kb / 2P
Contact load capacity up to 30A
NVF4-6 DBLECTRO-NVF4-6 Datasheet
327Kb / 2P
Contact load capacity up to 150A
logo
Panasonic Semiconductor
AQZ102 PANASONIC-AQZ102 Datasheet
132Kb / 7P
Slim type with high capacity up to 4A DC load type also available
AQY211EHAX PANASONIC-AQY211EHAX Datasheet
945Kb / 4P
High cost-performance DIP4-pin type with reinforced insulation
AQY211EH PANASONIC-AQY211EH Datasheet
956Kb / 5P
High cost-performance DIP4-pin type with reinforced insulation
AQY412EH PANASONIC-AQY412EH Datasheet
81Kb / 3P
Normally closed DIP4-pin economic type with reinforced insulation Modem
logo
International Rectifier
PVX6012PBF IRF-PVX6012PBF_15 Datasheet
218Kb / 5P
High load current capacity
logo
TRINAMIC Motion Control...
TMC7300-EVAL TRINAMIC-TMC7300-EVAL Datasheet
1Mb / 10P
2 DC motors with up to 2A current
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com