công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA28F200B5B60 bảng dữ liệu (PDF) - Intel Corporation

PA28F200B5B60 Datasheet PDF - Intel Corporation
tên linh kiện PA28F200B5B60
tải về  PA28F200B5B60 tải về
kích thước tập tin   344.13 Kbytes
Page   44 Pages
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 VOLT BOOT BLOCK FLASH MEMORY

PA28F200B5B60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PA28F200B5B60 Datasheet PDF - Intel Corporation

tên linh kiện PA28F200B5B60
tải về  PA28F200B5B60 Click to download

kích thước tập tin   344.13 Kbytes
Page   44 Pages
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 VOLT BOOT BLOCK FLASH MEMORY

PA28F200B5B60 bảng dữ liệu (HTML) - Intel Corporation


PA28F200B5B60 Thông tin chi tiết sản phẩm

SMART 5 BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 2, 4, 8 MBIT



Intel’s Smart 5 boot block flash memory family provides 2-, 4-, and 8-Mbit memories featuring high-density, low-cost, nonvolatile, read/write storage solutions for a wide range of applications. Their asymmetrically blocked architecture, flexible voltage, and extended cycling provide highly flexible components suitable for embedded code execution applications, such as networking infrastructure and office automation.



SmartVoltage Technology

Smart 5 Flash: 5 V Reads, 5 V or 12 V Writes

Increased Programming Throughput at 12 V VPP

Very High-Performance Read

2-, 4-Mbit: 60 ns Access Time

8-Mbit: 70 ns Access Time

x8 or x8/x16-Configurable Data Bus

Low Power Consumption

Max 60 mA Read Current at 5 V

Auto Power Savings: <1 mA Typical Standby Current

Optimized Array Blocking Architecture

16-KB Protected Boot Block

Two 8-KB Parameter Blocks

96-KB and 128-KB Main Blocks

Top or Bottom Boot Locations

Extended Temperature Operation

 –40 °C to +85 °C

industry-Standard Packaging

40, 48-Lead TSOP, 44-Lead PSOP

Extended Block Erase Cycling

100,000 Cycles at Commercial Temp

10,000 Cycles at Extended Temp

Hardware Data Protection Feature

Absolute Hardware-Protection for Boot Block

Write Lockout during Power Transitions

Automated Word/Byte Program and Block Erase

Command User Interface

Status Registers

Erase Suspend Capability

SRAM-Compatible Write Interface

Reset/Deep Power-Down Input

Provides Low-Power Mode and Reset for Boot Operations

Pinout Compatible 2, 4, and 8 Mbit

ETOX™ Flash Technology

0.6 µETOX IV Initial Production

0.4 µETOX V Later Production




Số phần tương tự - PA28F200B5B60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
PA28F200B5B60 INTEL-PA28F200B5B60 Datasheet
501Kb / 38P
SMART 5 BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 2, 4, 8 MBIT
More results


Mô tả tương tự - PA28F200B5B60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28F001 CATALYST-CAT28F001 Datasheet
108Kb / 18P
1 Megabit CMOS Boot Block Flash Memory
CAT28F002 CATALYST-CAT28F002 Datasheet
140Kb / 16P
2 Megabit CMOS Boot Block Flash Memory
logo
Intel Corporation
28F008C3 INTEL-28F008C3 Datasheet
384Kb / 59P
3 VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 8-, 16-, 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY
TE28F320 INTEL-TE28F320 Datasheet
920Kb / 58P
3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory
28F640C3 INTEL-28F640C3 Datasheet
177Kb / 18P
3 Volt Intel Advanced Boot Block Flash Memory
28F800C3 INTEL-28F800C3 Datasheet
1Mb / 68P
Advanced Boot Block Flash Memory (C3)
logo
ON Semiconductor
CAT28F001 ONSEMI-CAT28F001 Datasheet
117Kb / 18P
1 Megabit CMOS Boot Block Flash Memory
Doc. No. MD-1078, Rev. K
logo
Numonyx B.V
M29F160FB55N3F2 NUMONYX-M29F160FB55N3F2 Datasheet
1Mb / 67P
Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
logo
ON Semiconductor
CAT28F001G-12TE13 ONSEMI-CAT28F001G-12TE13 Datasheet
103Kb / 18P
1 Megabit CMOS Boot Block Flash Memory
Doc. No. MD-1078, Rev. K
logo
Numonyx B.V
M29F800FT5AN6E2 NUMONYX-M29F800FT5AN6E2 Datasheet
1Mb / 67P
Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
More results




Giới thiệu về Intel Corporation


Intel Corporation là một công ty công nghệ và tập đoàn đa quốc gia Mỹ có trụ sở tại Santa Clara, California.
Đây là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn có giá trị cao nhất và cao nhất thế giới, dựa trên doanh thu.
Intel được biết đến nhiều nhất với sự phát triển của bộ vi xử lý, các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính.
Được thành lập vào năm 1968, Intel là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp phần cứng máy tính trong hơn năm thập kỷ.
Ngoài các bộ vi xử lý, công ty còn cung cấp một loạt các sản phẩm và công nghệ, bao gồm trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng, ổ đĩa trạng thái rắn, thiết bị Internet of Things (IoT), v.v.
Intel cũng là một người chơi hàng đầu trong việc phát triển mạng 5G và phương tiện tự trị.
Tập trung vào sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ, Intel tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của máy tính và công nghệ.
Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển và đã được trao hơn 17.000 bằng sáng chế cho những đổi mới của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com