công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7447779218 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447779218 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 7447779218
tải về  7447779218 tải về
kích thước tập tin   127.56 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER-CHOKE WE-PD

7447779218 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7447779218 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 7447779218
tải về  7447779218 Click to download

kích thước tập tin   127.56 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER-CHOKE WE-PD

7447779218 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7447779218 Thông tin chi tiết sản phẩm

General information:
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C
under worst case operating conditions.
•Ambient temperature: -40°C to +85°C (refering to IR)
•Operating temperature: -40°C to +125°C
•Storage temperature (on tape & reel): -20°C to +40°C; 75% RH max.
•Test conditions of Electrical Properties: 20°C, 33% RH
if not specified differently




Số phần tương tự - 7447779218

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447779212 WURTH-7447779212 Datasheet
105Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
7447779215 WURTH-7447779215 Datasheet
105Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
More results


Mô tả tương tự - 7447779218

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74477001 WURTH-74477001 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
74477009 WURTH-74477009 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
74477125 WURTH-74477125 Datasheet
166Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
74477128 WURTH-74477128 Datasheet
166Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
74477130 WURTH-74477130 Datasheet
166Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
74477726 WURTH-74477726 Datasheet
157Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
744770218 WURTH-744770218 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
744770247 WURTH-744770247 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
744770268 WURTH-744770268 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-PD
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com