công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAT7461 bảng dữ liệu (PDF) - TriQuint Semiconductor

TAT7461 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
tên linh kiện TAT7461
tải về  TAT7461 tải về
kích thước tập tin   707.83 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Trang chủ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 75  RF Amplifier

TAT7461 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TAT7461 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

tên linh kiện TAT7461
tải về  TAT7461 Click to download

kích thước tập tin   707.83 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Trang chủ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 75  RF Amplifier

TAT7461 bảng dữ liệu (HTML) - TriQuint Semiconductor


TAT7461 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description

The TAT7461 is a 75 Ohm RF Amplifier designed for CATV applications to 1000 MHz. The balance of low noise and distortion provides an outstanding solution for drop and distribution amplifiers.

The TAT7461 is fabricated using 6-inch GaAs pHEMT technology to optimize performance and cost. On-chip negative feedback provides excellent gain and return loss stability. The TAT7461 also uses an on-chip active bias for consistent bias current and repeatable performance. Simple external tuning allows the TAT7461 to achieve excellent return loss.



Product Features

• 75 Ohm, 50-1000 MHz Bandwidth

• pHEMT Device Technology

• On-Chip Active Bias and Negative Feedback

• Low Noise: < 2.6 dB to 1000 MHz

• Low Distortion: CSO -72, CTB -88 dBc

   (at Pout = +26 dBmV/ch, 80 ch flat loading)

• 16.1 dB Typical Gain

• +39 dBm Typical OIP3

• +22 dBm Typical P1dB

• 2.3 dB Typical NF and < 2.6 dB up to 1000 MHz

• Unconditionally Stable

• Low Power Consumption: +5.0 V, 130 mA

• SOT-89 package



Applications

• Distribution Amplifiers

• Multi Dwelling Units

• Drop Amplifiers

• Single Ended Gain Block



 




Số phần tương tự - TAT7461

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7461 TRIQUINT-TAT7461 Datasheet
499Kb / 7P
75 Ohm RF Amplifier 50 1000 MHz
TAT7461-EVB TRIQUINT-TAT7461-EVB Datasheet
499Kb / 7P
75 Ohm RF Amplifier 50 1000 MHz
TAT7461 TRIQUINT-TAT7461_15 Datasheet
499Kb / 7P
75 Ohm RF Amplifier 50 1000 MHz
More results


Mô tả tương tự - TAT7461

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAM-011117 MA-COM-MAAM-011117 Datasheet
986Kb / 6P
75??, 5V RF Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7430B TRIQUINT-TAT7430B_15 Datasheet
388Kb / 7P
CATV 75 HEMT High Gain RF Amplifier
TAT7457 TRIQUINT-TAT7457_15 Datasheet
839Kb / 10P
75 HEMT Adjustable Gain RF Amplifier
TAT7461 TRIQUINT-TAT7461_15 Datasheet
499Kb / 7P
75 Ohm RF Amplifier 50 1000 MHz
TAT7464 TRIQUINT-TAT7464_15 Datasheet
507Kb / 6P
CATV 75 HEMT Dual RF Amplifier
TAT7466 TRIQUINT-TAT7466_15 Datasheet
345Kb / 11P
75 RF Amplifier
TAT7469 TRIQUINT-TAT7469_15 Datasheet
484Kb / 11P
CATV 75 HEMT Dual RF Amplifier
QPB7464 TRIQUINT-QPB7464 Datasheet
1Mb / 11P
CATV 75(ohm) pHEMT Dual RF Amplifier
logo
Qorvo, Inc
TAT7467E1F QORVO-TAT7467E1F Datasheet
614Kb / 13P
CATV 75 pHEMT Dual RF Amplifier
TAT7430B QORVO-TAT7430B Datasheet
378Kb / 7P
CATV 75 pHEMT High Gain RF Amplifier
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com