công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CXA1787N bảng dữ liệu (PDF) - Sony Corporation

CXA1787N Datasheet PDF - Sony Corporation
tên linh kiện CXA1787N
tải về  CXA1787N tải về
kích thước tập tin   176.38 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 2GHz-band PLL IC for Mobile Communications

CXA1787N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CXA1787N Datasheet PDF - Sony Corporation

tên linh kiện CXA1787N
tải về  CXA1787N Click to download

kích thước tập tin   176.38 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 2GHz-band PLL IC for Mobile Communications

CXA1787N bảng dữ liệu (HTML) - Sony Corporation


CXA1787N Thông tin chi tiết sản phẩm

Descriptions
The CXA1787N is a frequency synthesizer PLL IC developed for use in mobile communication systems. This IC has low current consumption, small package and is suitable for portable sets of cellular telephone and others.

Features
• Low current consumption
    Icc = 8.0mA (typ.)
    0.3mA (typ.) in power saving mode
• Maximum operating frequency
    1.8GHz guaranteed
• Operating supply voltage range 2.7 to 5.5V
• Ultra small 20-pin SSOP package
• Two types of phase comparator output:
    For external charge pump φR φP
    Two internal charge pumps DO1 DO2

Applications
    1.1GHz-band mobile communication equipment such as cellular telephones




Số phần tương tự - CXA1787N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
CXA1782 SONY-CXA1782 Datasheet
763Kb / 31P
RF Signal Processing Servo Amplifier for CD players
CXA1782BQ SONY-CXA1782BQ Datasheet
1Mb / 31P
RF Signal Processing Servo Amplifier for CD player
CXA1782BR SONY-CXA1782BR Datasheet
1Mb / 31P
RF Signal Processing Servo Amplifier for CD player
CXA1782CQ SONY-CXA1782CQ Datasheet
763Kb / 31P
RF Signal Processing Servo Amplifier for CD players
CXA1782CR SONY-CXA1782CR Datasheet
763Kb / 31P
RF Signal Processing Servo Amplifier for CD players
More results


Mô tả tương tự - CXA1787N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
CXA1786N SONY-CXA1786N Datasheet
183Kb / 12P
1.1GHz-band PLL IC for Mobile Communications
CXA1851N SONY-CXA1851N Datasheet
223Kb / 12P
Up/Down Converter for 900 MHz-Band Mobile Communications
CXA1852N SONY-CXA1852N Datasheet
174Kb / 10P
Quadrature Modulator for 900 MHz-Band Mobile Communications
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NX2016SF NDK-NX2016SF Datasheet
369Kb / 1P
For Mobile Communications
NX2520SG NDK-NX2520SG_15 Datasheet
295Kb / 1P
For Mobile Communications
NX5032SA NDK-NX5032SA_15 Datasheet
299Kb / 1P
For Mobile Communications
NX2520SG NDK-NX2520SG_16 Datasheet
697Kb / 1P
For Mobile Communications
NX2016SF_18 NDK-NX2016SF_18_03 Datasheet
785Kb / 1P
For Mobile Communications
NX1612SB NDK-NX1612SB_17 Datasheet
755Kb / 1P
For Mobile Communications
NX5032SA NDK-NX5032SA_16 Datasheet
701Kb / 1P
For Mobile Communications
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com