công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX4561_V1 bảng dữ liệu (PDF) - Maxim Integrated Products

MAX4561_V1 Datasheet PDF - Maxim Integrated Products
tên linh kiện MAX4561_V1
tải về  MAX4561_V1 tải về
kích thước tập tin   147.43 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD-Protected, Low-Voltage, SPDT/SPST, CMOS Analog Switches

MAX4561_V1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX4561_V1 Datasheet PDF - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX4561_V1
tải về  MAX4561_V1 Click to download

kích thước tập tin   147.43 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD-Protected, Low-Voltage, SPDT/SPST, CMOS Analog Switches

MAX4561_V1 bảng dữ liệu (HTML) - Maxim Integrated Products


MAX4561_V1 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The MAX4561/MAX4568/MAX4569 are low-voltage, ESD-protected analog switches. The normally open(NO) and normally closed (NC) inputs are protected against ±15kV electrostatic discharge (ESD) without latchup or damage, and the COM input is protected against 2.5kV ESD.

Features
♦ ESD-Protected NO, NC
   ±15kV—Human Body Model
   ±15kV—IEC 1000-4-2, Air-Gap Discharge
   ±8kV—IEC 1000-4-2, Contact Discharge
♦ Guaranteed On-Resistance
   70Ω +5V Supply
   120Ω with Single +3V Supply
♦ On-Resistance Match Between Channels (2Ω max)
♦ Low On-Resistance Flatness: 4Ω max
♦ Guaranteed Low Leakage Currents
   0.5nA Off-Leakage (at TA = +25°C)
   0.5nA On-Leakage (at TA = +25°C)
♦ Guaranteed Break-Before-Make at 5ns (MAX4561 only)
♦ Rail-to-Rail Signal Handling Capability
♦ TTL/CMOS-Logic Compatible with +5V Supplies
♦ Industry Standard Pin-Outs
   MAX4561 Pin Compatible with MAX4544 MAX4568/MAX4569 Pin Compatible with MAX4514/MAX4515

Applications
High-ESD Environments
Battery-Powered Systems
Audio and Video Signal Routing
Low-Voltage Data-Acquisition Systems
Sample-and-Hold Circuits
Communications Circuits




Số phần tương tự - MAX4561_V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4561EUT-T MAXIM-MAX4561EUT-T Datasheet
234Kb / 12P
±15kV ESD-Protected, Low-Voltage,SPDT/SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 4/00
More results


Mô tả tương tự - MAX4561_V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4501 MAXIM-MAX4501 Datasheet
313Kb / 8P
Low-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 11/99
MAX4551 MAXIM-MAX4551 Datasheet
325Kb / 16P
짹15kV ESD-Protected, Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switches
Rev 0; 10/98
MAX4558 MAXIM-MAX4558 Datasheet
305Kb / 16P
짹15kV ESD-Protected, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers/Switches
Rev 0; 4/99
MAX4711 MAXIM-MAX4711 Datasheet
411Kb / 17P
Fault-Protected, Low-Voltage, Quad SPST Analog Switches
Rev 1; 11/03
MAX4561 MAXIM-MAX4561 Datasheet
234Kb / 12P
±15kV ESD-Protected, Low-Voltage,SPDT/SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 4/00
MAX4711 MAXIM-MAX4711 Datasheet
894Kb / 17P
Fault-Protected, Low-Voltage, Quad SPST Analog Switches
Rev 1; 11/03
MAX4620 MAXIM-MAX4620 Datasheet
324Kb / 16P
/-15kV ESD-Protected, Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/00
MAX4575 MAXIM-MAX4575 Datasheet
265Kb / 12P
15kV ESD-Protected, Low-Voltage, Dual, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/00
MAX4502EUKT MAXIM-MAX4502EUKT Datasheet
319Kb / 8P
Low-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 11/99
MAX4558 MAXIM-MAX4558_V01 Datasheet
1Mb / 16P
짹15kV ESD-Protected, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers/Switches
2022
More results




Giới thiệu về Maxim Integrated Products


Các sản phẩm tích hợp Maxim là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và bán một loạt các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu tương tự hiệu suất cao (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1983 và có trụ sở tại San Jose, California.
Các sản phẩm tích hợp Maxim phục vụ khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm truyền thông, điện toán, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế và ô tô.
Công ty cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện, bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, vi điều khiển, thiết bị bảo mật và bảo vệ và cảm biến, trong số những người khác.
Các sản phẩm tích hợp Maxim dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, các sản phẩm tích hợp Maxim luôn đi đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ trong các lĩnh vực của IC tương tự và tín hiệu hỗn hợp.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com