công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT56M bảng dữ liệu (PDF) - Frontier Electronics.

BYT56M Datasheet PDF - Frontier Electronics.
tên linh kiện BYT56M
tải về  BYT56M tải về
kích thước tập tin   128.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER

BYT56M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BYT56M Datasheet PDF - Frontier Electronics.

tên linh kiện BYT56M
tải về  BYT56M Click to download

kích thước tập tin   128.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER

BYT56M bảng dữ liệu (HTML) - Frontier Electronics.


BYT56M Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
● FAST RECOVERY TIMES
● UL 94V0 FLAME RETARDANT EPOXY MOLDING COMPOUND
● DIFFUSED JUNCTION
● LOW COST
● HIGH SURGE CURRENT CAPABILITY
● BEVEL ROUND CHIP, AVALANCHE OPERATION




Số phần tương tự - BYT56M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT56M VISHAY-BYT56M Datasheet
42Kb / 4P
Fast Silicon Mesa Rectifiers
24-Jun-98
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYT56M BILIN-BYT56M Datasheet
92Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY ECTIFIERS
logo
Gulf Semiconductor
BYT56M GULFSEMI-BYT56M Datasheet
153Kb / 2P
SINTERED GLASS JUNCTION FAST AVALANCHE RECTIFIER VOLTAGE竊?000V CURRENT: 3.0A
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYT56M EIC-BYT56M Datasheet
44Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56M VISHAY-BYT56M Datasheet
103Kb / 4P
Fast Avalanche Sinterglass Diode
30-Jul-10
More results


Mô tả tương tự - BYT56M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
PDU340 DIODES-PDU340 Datasheet
130Kb / 4P
3A ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
DS30758 Rev. 2 - 2
logo
Frontier Electronics.
FUF5400 FRONTIER-FUF5400 Datasheet
134Kb / 2P
3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
HER301 FRONTIER-HER301 Datasheet
129Kb / 2P
3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
HER301-LFR FRONTIER-HER301-LFR Datasheet
129Kb / 2P
3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF5400G FRONTIER-UF5400G Datasheet
129Kb / 2P
3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF5400G-LFR FRONTIER-UF5400G-LFR Datasheet
129Kb / 2P
3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF5400-LFR FRONTIER-UF5400-LFR Datasheet
129Kb / 2P
3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
US3A-LFR FRONTIER-US3A-LFR Datasheet
130Kb / 2P
3A ULTRA FAST RECOVERY SURFACE MOUNT RECTIFIER
HER301G FRONTIER-HER301G Datasheet
970Kb / 2P
3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
PDU340 DIODES-PDU340_16 Datasheet
486Kb / 6P
3A ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
Rev 3
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com