công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM63P818ZP66 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MCM63P818ZP66 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MCM63P818ZP66
tải về  MCM63P818ZP66 tải về

kích thước tập tin   315.65 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM

MCM63P818ZP66 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCM63P818ZP66 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM63P818ZP66
tải về  MCM63P818ZP66 Click to download

kích thước tập tin   315.65 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM

MCM63P818ZP66 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MCM63P818ZP66 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MCM63P818ZP66 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MCM63P736 and MCM63P818 are 4M bit synchronous fast static RAMs designed to provide a burstable, high performance, secondary cache for the PowerPC and other high performance microprocessors. The MCM63P736 is organized as 128K words of 36 bits each and the MCM63P818 is organized as 256K words of 18 bits each. These devices integrate input registers, an output register, a 2–bit address counter, and high speed SRAM onto a single monolithic circuit for reduced parts count in cache data RAM applications. Synchronous design allows precise cycle control with the use of an external clock (K).

• MCM63P736/MCM63P818–133 = 4 ns Access/7.5 ns Cycle (133 MHz)
    MCM63P736/MCM63P818–100 = 5 ns Access/10 ns Cycle (100 MHz)
    MCM63P736/MCM63P818–66 = 7 ns Access/15 ns Cycle (66 MHz)
• 3.3 V + 10%, – 5% Core Power Supply, 2.5 V or 3.3 V I/O Supply
• ADSP, ADSC, and ADV Burst Control Pins
• Selectable Burst Sequencing Order (Linear/Interleaved)
• Two–Cycle Deselect Timing
• Internally Self–Timed Write Cycle
• Byte Write and Global Write Control
• Sleep Mode (ZZ)
• PB1 Version 2.0 Compatible
• JEDEC Standard 119–Pin PBGA and 100–Pin TQFP Packages




Số phần tương tự - MCM63P818ZP66

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P819K MOTOROLA-MCM63P819K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133 MOTOROLA-MCM63P819KTQ133 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133R MOTOROLA-MCM63P819KTQ133R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150 MOTOROLA-MCM63P819KTQ150 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150R MOTOROLA-MCM63P819KTQ150R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results


Mô tả tương tự - MCM63P818ZP66

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P737K MOTOROLA-MCM63P737K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P837 MOTOROLA-MCM63P837 Datasheet
719Kb / 30P
   256K x 36 and 512K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P735 MOTOROLA-MCM69P735 Datasheet
183Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P736 MOTOROLA-MCM69P736 Datasheet
180Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P737 MOTOROLA-MCM69P737 Datasheet
279Kb / 20P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P819 MOTOROLA-MCM69P819 Datasheet
274Kb / 20P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P817 MOTOROLA-MCM69P817 Datasheet
177Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P818 MOTOROLA-MCM69P818 Datasheet
179Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63Z736 MOTOROLA-MCM63Z736 Datasheet
220Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined ZBT RAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737K MOTOROLA-MCM63F737K Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com