công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM6709R bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MCM6709R Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MCM6709R
tải về  MCM6709R tải về
kích thước tập tin   146.93 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 4 Bit Static RAM

MCM6709R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCM6709R Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM6709R
tải về  MCM6709R Click to download

kích thước tập tin   146.93 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 4 Bit Static RAM

MCM6709R bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc


MCM6709R Thông tin chi tiết sản phẩm

64K x 4 Bit Static RAM

The MCM6709R is a 262,144 bit static random access memory organized as 65,536 words of 4 bits, fabricated using high–performance silicon–gate BiCMOS technology. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes.
Output enable (G) is a special control feature that provides increased system flexibility and eliminates bus contention problems.
The MCM6709R meets JEDEC standards and is available in a revolutionary pinout 300 mil, 28 lead plastic surface–mount SOJ package.

• Single 5 V ± 10% Power Supply
• Fully Static — No Clock or Timing Strobes Necessary
• All Inputs and Outputs are TTL Compatible
• Center Power and I/O Pins for Reduced Noise
• Three State Outputs
• Fast Access Times: MCM6709R–6 = 6 ns
                                   MCM6709R–7 = 7 ns
                                   MCM6709R–8 = 8 ns




Số phần tương tự - MCM6709R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM6709A MOTOROLA-MCM6709A Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709AJ10 MOTOROLA-MCM6709AJ10 Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709AJ10R2 MOTOROLA-MCM6709AJ10R2 Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709AJ12 MOTOROLA-MCM6709AJ12 Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709AJ12R2 MOTOROLA-MCM6709AJ12R2 Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
More results


Mô tả tương tự - MCM6709R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM6209C MOTOROLA-MCM6209C Datasheet
175Kb / 8P
64K x 4 Bit Fast Static RAM
MCM6708A MOTOROLA-MCM6708A Datasheet
143Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709A MOTOROLA-MCM6709A Datasheet
147Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709AR MOTOROLA-MCM6709AR Datasheet
145Kb / 8P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709B MOTOROLA-MCM6709B Datasheet
102Kb / 7P
64K x 4 Bit Static RAM
MCM6709BR MOTOROLA-MCM6709BR Datasheet
102Kb / 7P
64K x 4 Bit Static RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT61298SA IDT-IDT61298SA Datasheet
67Kb / 7P
CMOS STATIC RAM 256K (64K x 4-BIT)
IDT7188S IDT-IDT7188S Datasheet
69Kb / 8P
CMOS STATIC RAM 64K 16K x 4-BIT
logo
Cypress Semiconductor
CY7C194 CYPRESS-CY7C194 Datasheet
228Kb / 12P
64K x 4 Static RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT61298SA IDT-IDT61298SA_07 Datasheet
79Kb / 8P
CMOS Static RAM 256K (64K x 4-Bit)
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com