công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM6265C bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MCM6265C Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MCM6265C
tải về  MCM6265C tải về
kích thước tập tin   177.82 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 8K x 9 Bit Fast Static RAM

MCM6265C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCM6265C Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM6265C
tải về  MCM6265C Click to download

kích thước tập tin   177.82 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 8K x 9 Bit Fast Static RAM

MCM6265C bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc


MCM6265C Thông tin chi tiết sản phẩm

The MCM6265C is fabricated using Motorola’s high–performance silicon–gate CMOS technology. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes, while CMOS circuitry reduces power consumption and provides for greater reliability.
This device meets JEDEC standards for functionality and pinout, and is available in plastic dual–in–line and plastic small–outline J–leaded packages.

• Single 5 V ± 10% Power Supply
• Fully Static — No Clock or Timing Strobes Necessary
• Fast Access Times: 12, 15, 20, 25, and 35 ns
• Equal Address and Chip Enable Access Times
• Output Enable (G) Feature for Increased System Flexibility and to Eliminate Bus Contention Problems
• Low Power Operation: 110 – 150 mA Maximum AC
• Fully TTL Compatible — Three State Output




Số phần tương tự - MCM6265C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM6264C MOTOROLA-MCM6264C Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
MCM6264CJ12 MOTOROLA-MCM6264CJ12 Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
MCM6264CJ12R2 MOTOROLA-MCM6264CJ12R2 Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
MCM6264CJ15 MOTOROLA-MCM6264CJ15 Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
MCM6264CJ15R2 MOTOROLA-MCM6264CJ15R2 Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
More results


Mô tả tương tự - MCM6265C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM56824A MOTOROLA-MCM56824A Datasheet
147Kb / 10P
8K x 24 Bit Fast Static RAM
MCM6205D MOTOROLA-MCM6205D Datasheet
143Kb / 8P
32K x 9 Bit Fast Static RAM
MCM6264C MOTOROLA-MCM6264C Datasheet
177Kb / 8P
8K x 8 Bit Fast Static RAM
logo
Dallas Semiconductor
DS2064 DALLAS-DS2064 Datasheet
73Kb / 9P
8K x 8 Static RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT7015S IDT-IDT7015S Datasheet
263Kb / 20P
HIGH-SPEED 8K x 9 DUAL-PORT STATIC RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C185 CYPRESS-CY7C185 Datasheet
197Kb / 11P
8K x 8 Static RAM
CY7C185 CYPRESS-CY7C185_06 Datasheet
307Kb / 12P
8K x 8 Static RAM
CY6264 CYPRESS-CY6264_06 Datasheet
271Kb / 9P
8K x 8 Static RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT7015S IDT-IDT7015S_16 Datasheet
190Kb / 21P
HIGH-SPEED 8K x 9 DUAL-PORT STATIC RAM
IDT7015S IDT-IDT7015S_17 Datasheet
190Kb / 21P
HIGH-SPEED 8K x 9 DUAL-PORT STATIC RAM
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com