công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMG050J60N bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

EMG050J60N Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện EMG050J60N
tải về  EMG050J60N tải về
kích thước tập tin   255.26 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Mode PFC, 60 A

EMG050J60N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EMG050J60N Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện EMG050J60N
tải về  EMG050J60N Click to download

kích thước tập tin   255.26 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Mode PFC, 60 A

EMG050J60N bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix




Số phần tương tự - EMG050J60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
EMG1 ROHM-EMG1 Datasheet
67Kb / 2P
General purpose (dual digital transistors)
EMG1 ROHM-EMG1 Datasheet
70Kb / 3P
General purpose (dual digital transistors)
EMG1 ROHM-EMG1 Datasheet
463Kb / 8P
NPN 100mA 50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
EMG1 ROHM-EMG1 Datasheet
463Kb / 8P
NPN 100mA 50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
EMG1 ROHM-EMG1 Datasheet
1Mb / 11P
Emitter common(dual digital transistors)
More results


Mô tả tương tự - EMG050J60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7528 FAIRCHILD-FAN7528 Datasheet
806Kb / 21P
Dual Output Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7528 FAIRCHILD-FAN7528_07 Datasheet
2Mb / 21P
Dual-Output, Critical Conduction Mode PFC Controller
logo
Recom International Pow...
RACD60 RECOM-RACD60 Datasheet
114Kb / 3P
60 Watt PFC Single Output
RACD60 RECOM-RACD60_11 Datasheet
148Kb / 4P
60 Watt PFC Single Output
RACD60_1104 RECOM-RACD60_1104 Datasheet
153Kb / 4P
60 Watt PFC Single Output
logo
Texas Instruments
UCC28060 TI1-UCC28060_13 Datasheet
1Mb / 36P
Natural Interleaving??DUAL-PHASE TRANSITION-MODE PFC CONTROLLER
UCC28060 TI-UCC28060_15 Datasheet
1Mb / 37P
Natural Interleaving??DUAL-PHASE TRANSITION-MODE PFC CONTROLLER
logo
Recom International Pow...
RACD60-A RECOM-RACD60-A Datasheet
98Kb / 2P
60 Watt PFC Single Output
logo
Vishay Siliconix
VS-EMG050J60N VISHAY-VS-EMG050J60N Datasheet
247Kb / 12P
Dual Mode PFC, 60 A
12-Jun-15
logo
Texas Instruments
UCC28060 TI1-UCC28060_17 Datasheet
1Mb / 37P
Natural Interleaving DUAL-PHASE TRANSITION-MODE PFC CONTROLLER
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com