công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX08D bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LCX08D Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LCX08D
tải về  MC74LCX08D tải về
kích thước tập tin   135.26 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE

MC74LCX08D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LCX08D Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LCX08D
tải về  MC74LCX08D Click to download

kích thước tập tin   135.26 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE

MC74LCX08D bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc


MC74LCX08D Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LCX08 is a high performance, quad 2–input AND gate operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. A VI specification of 5.5V allows MC74LCX08 inputs to be safely driven from 5V devices.
Current drive capability is 24mA at the outputs.
   
• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation
• 5V Tolerant Inputs — Interface Capability With 5V TTL Logic
• LVTTL Compatible
• LVCMOS Compatible
• 24mA Balanced Output Sink and Source Capability
• Near Zero Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System
    Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V; Machine Model >200V
   




Số phần tương tự - MC74LCX08D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX08D ONSEMI-MC74LCX08D Datasheet
135Kb / 7P
LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE
1996 REV 1
MC74LCX08D ONSEMI-MC74LCX08D Datasheet
80Kb / 8P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input AND Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 6
MC74LCX08DG ONSEMI-MC74LCX08DG Datasheet
80Kb / 8P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input AND Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 6
MC74LCX08DG ONSEMI-MC74LCX08DG Datasheet
86Kb / 7P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input AND Gate
September, 2014 ??Rev. 10
MC74LCX08DR2 ONSEMI-MC74LCX08DR2 Datasheet
80Kb / 8P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input AND Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 6
More results


Mô tả tương tự - MC74LCX08D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ08 MOTOROLA-MC74LVQ08 Datasheet
178Kb / 7P
LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74LCX08 ONSEMI-MC74LCX08 Datasheet
135Kb / 7P
LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE
1996 REV 1
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32 Datasheet
134Kb / 7P
LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
logo
STMicroelectronics
74LVC08A STMICROELECTRONICS-74LVC08A Datasheet
61Kb / 8P
LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE HIGH PERFORMANCE
Feb-2002
74LVC08A STMICROELECTRONICS-74LVC08A_04 Datasheet
256Kb / 11P
LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT AND GATE HIGH PERFORMANCE
26-Jul-2004
74LVQ00 STMICROELECTRONICS-74LVQ00_04 Datasheet
285Kb / 11P
LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
29-Jul-2004
74LVQ02 STMICROELECTRONICS-74LVQ02_04 Datasheet
227Kb / 11P
LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
29-Jul-2004
logo
ON Semiconductor
MC74LCX08 ONSEMI-MC74LCX08_14 Datasheet
86Kb / 7P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input AND Gate
September, 2014 ??Rev. 10
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_12 Datasheet
157Kb / 7P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32_12 Datasheet
156Kb / 7P
Low-Voltage CMOS Quad 2-Input OR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com