công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL85402EVAL1Z bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

ISL85402EVAL1Z Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện ISL85402EVAL1Z
tải về  ISL85402EVAL1Z tải về
kích thước tập tin   901.92 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter

ISL85402EVAL1Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL85402EVAL1Z Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL85402EVAL1Z
tải về  ISL85402EVAL1Z Click to download

kích thước tập tin   901.92 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter

ISL85402EVAL1Z bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation


ISL85402EVAL1Z Thông tin chi tiết sản phẩm

2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter

The ISL85402 is a synchronous buck controller with a 125mΩ high-side MOSFET and low-side driver integrated. The ISL85402 supports a wide input range of 3V to 36V in buck mode. It supports 2.5A continuous load under conditions of 5V VOUT, VIN range of 8V to 36V, 500kHz and +105°C ambient temperature with still air. For any specific application, the actual maximum output current depends upon the die temperature not exceeding +125°C with the power dissipated in the IC, which is related to input voltage, output voltage, duty cycle, switching frequency, board layout and ambient temperature, etc. Refer to “Output Current” on page 14 for more details.

Features
• Buck Mode: Input Voltage Range 3V to 36V (Refer to “Input Voltage” on page 13 for more details)
• Boost Mode Expands Operating Input Voltage Lower Than 2.5V (Refer to “Input Voltage” on page 13 for more details)
• Selectable Forced PWM Mode or PFM Mode
• 300µA IC Quiescent Current (PFM, No Load); 180µA Input Quiescent Current (PFM, No Load, VOUT Connected to AUXVCC)
• Less than 3µA Shut Down Input Current (IC Disabled)
• Operational Topologies
    - Synchronous Buck
    - Non-Synchronous Buck
    - Two-Stage Boost Buck
• Programmable Frequency from 200kHz to 2.2MHz and Frequency Synchronization Capability
• ±1% Tight Voltage Regulation Accuracy
• Reliable Overcurrent Protection
    - Temperature Compensated Current Sense
    - Cycle-by-Cycle Current Limiting with Frequency Foldback
    - Hiccup Mode for Worst Case Short Condition
• 20 Ld 4x4 QFN Package
• Pb-Free (RoHS Compliant)

Applications
• General Purpose
• 24V Bus Power
• Battery Power
• Point of Load
• Embedded Processor and I/O Supp




Số phần tương tự - ISL85402EVAL1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL85402EVAL1Z RENESAS-ISL85402EVAL1Z Datasheet
1Mb / 22P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
More results


Mô tả tương tự - ISL85402EVAL1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL78200 INTERSIL-ISL78200 Datasheet
963Kb / 19P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
September 22, 2011
ISL85402IRZ-TK INTERSIL-ISL85402IRZ-TK Datasheet
1Mb / 22P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
April 25, 2013
ISL78200AVEZ INTERSIL-ISL78200AVEZ Datasheet
978Kb / 22P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
December 24, 2013
ISL78201AVEZ INTERSIL-ISL78201AVEZ Datasheet
917Kb / 23P
40V 2.5A Regulator with Integrated High-side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
March 31, 2015
logo
Altera Corporation
ER3125QI ALTERA-ER3125QI Datasheet
2Mb / 30P
MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
logo
Intersil Corporation
ISL85403 INTERSIL-ISL85403 Datasheet
966Kb / 24P
2.5A Regulator with Integrated High-side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
March 13, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ISL78200 RENESAS-ISL78200 Datasheet
1Mb / 22P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
ISL78201 RENESAS-ISL78201 Datasheet
1Mb / 23P
40V 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
ISL85402 RENESAS-ISL85402 Datasheet
1Mb / 22P
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
ISL85403 RENESAS-ISL85403 Datasheet
1Mb / 24P
2.5A Regulator with Integrated High-side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com