công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PG03GXUS6 bảng dữ liệu (PDF) - KEC(Korea Electronics)

PG03GXUS6 Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)
tên linh kiện PG03GXUS6
tải về  PG03GXUS6 tải về
kích thước tập tin   35.22 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
Giải thích chi tiết về linh kiện TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics

PG03GXUS6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PG03GXUS6 Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện PG03GXUS6
tải về  PG03GXUS6 Click to download

kích thước tập tin   35.22 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
Giải thích chi tiết về linh kiện TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics

PG03GXUS6 bảng dữ liệu (HTML) - KEC(Korea Electronics)


PG03GXUS6 Thông tin chi tiết sản phẩm

Protection in Portable Electronics Applications.

FEATURES
• 100 Watts peak pulse power (tp=8/20μs)
• Transient protection for data lines to
   IEC 61000-4-2(ESD) 15kV(Air), 8kV(Contact).
   IEC 61000-4-4(EFT) 40A (tp=5/50㎱)
   IEC 61000-4-5(Lightning) 14.5A (tp=8/20μs)
• Protects five I/O lines.
• Low clamping voltage.
• Low operating and leakage current.
• Small package for use in portable electronics.

APPLICATIONS
• Cell phone handsets and accessories.
• Cordless phones.
• Personal digital assistants (PDA’s)
• Notebooks, desktops, & servers.
• Portable instrumentation.
• Set-Top Box, DVD Player.
• Digital Camera.




Số phần tương tự - PG03GXUS6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
PG03GXTE6 KEC-PG03GXTE6 Datasheet
46Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG03GXTE6 KEC-PG03GXTE6_15 Datasheet
35Kb / 2P
Protection in Portable Electronics
More results


Mô tả tương tự - PG03GXUS6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
PG03DXTEV KEC-PG03DXTEV_08 Datasheet
68Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG05GBUSV KEC-PG05GBUSV Datasheet
37Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG05GXTE6 KEC-PG05GXTE6 Datasheet
57Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG05GXUS6 KEC-PG05GXUS6 Datasheet
35Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG05TADF10 KEC-PG05TADF10 Datasheet
60Kb / 3P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG05TXUS6 KEC-PG05TXUS6 Datasheet
55Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG12FXTE6 KEC-PG12FXTE6 Datasheet
35Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG12GAS23 KEC-PG12GAS23_09 Datasheet
36Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG12GXTS6 KEC-PG12GXTS6 Datasheet
399Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
PG24FBTS6 KEC-PG24FBTS6 Datasheet
399Kb / 2P
TVS Diode Array for ESD Protection in Portable Electronics
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com