công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC11FC0CPU5 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC68HC11FC0CPU5 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC68HC11FC0CPU5
tải về  MC68HC11FC0CPU5 tải về
kích thước tập tin   486.08 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Technical Summary 8-Bit Microcontroller

MC68HC11FC0CPU5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC68HC11FC0CPU5 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC68HC11FC0CPU5
tải về  MC68HC11FC0CPU5 Click to download

kích thước tập tin   486.08 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Technical Summary 8-Bit Microcontroller

MC68HC11FC0CPU5 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc


MC68HC11FC0CPU5 Thông tin chi tiết sản phẩm

Introduction
The MC68HC11F1 is a high-performance member of the M68HC11 family of microcontroller units (MCUs). High-speed expanded systems required the development of this chip with its extra input/output (I/O) ports, an increase in static RAM (one Kbyte), internal chip-select functions, and a non-multiplexed bus which reduces the need for external interface logic. The timer, serial I/O, and analog-to-digital (A/ D) converter enable functions similar to those found in the MC68HC11E9.
   
Features
• MC68HC11 CPU
• 512 Bytes of On-Chip Electrically Erasable Programmable ROM
    (EEPROM) with Block Protect (MC68HC11F1 only)
• 1024 Bytes of On-Chip RAM (All Saved During Standby)
• Enhanced 16-Bit Timer System
    — 3 Input Capture (IC) Functions
    — 4 Output Compare (OC) Functions
    — 4th IC or 5th OC (Software Selectable)
• On-Board Chip-Selects with Clock Stretching
• Real-Time Interrupt Circuit
• 8-Bit Pulse Accumulator
• Synchronous Serial Peripheral Interface (SPI)
• Asynchronous Nonreturn to Zero (NRZ)
    Serial Communication Interface (SCI)
• Power saving STOP and WAIT Modes
• Eight-Channel 8-Bit A/D Converter (MC68HC11F1 only)
• Computer Operating Properly (COP) Watchdog System
    and Clock Monitor
• Bus Speeds of up to 6 MHz for the MC68HC11FC0
    and up to 5 MHz for the MC68HC11F1
• 68-Pin PLCC (MC68HC11F1 only), 64-Pin QFP (MC68HC11FC0 only),
    and 80-pin TQFP package options
   




Số phần tương tự - MC68HC11FC0CPU5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC11FC0CPU5 FREESCALE-MC68HC11FC0CPU5 Datasheet
5Mb / 68P
Technical Summary 8-Bit Microcontroller
More results


Mô tả tương tự - MC68HC11FC0CPU5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC68HC11 MOTOROLA-MC68HC11 Datasheet
420Kb / 80P
Technical Summary 8-Bit Microcontroller
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC11FC0 FREESCALE-MC68HC11FC0 Datasheet
5Mb / 68P
Technical Summary 8-Bit Microcontroller
MC68HC11ED0 FREESCALE-MC68HC11ED0 Datasheet
1Mb / 108P
Technical Summary
MC68HC705L5FUE FREESCALE-MC68HC705L5FUE Datasheet
2Mb / 55P
Techinical Summary 8-Bit Microcontroller Unit
MC68332ACEH25 FREESCALE-MC68332ACEH25 Datasheet
465Kb / 88P
Technical Summary 32-Bit Modular Microcontroller
MC68332GCAG20 FREESCALE-MC68332GCAG20 Datasheet
343Kb / 88P
Technical Summary 32-Bit Modular Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
MPC5200TS NXP-MPC5200TS Datasheet
274Kb / 12P
MPC5200 Microprocessor Technical Summary
Rev. 3, 08/2004
MC68331 NXP-MC68331 Datasheet
983Kb / 84P
Technical Summary 32-Bit Modular Microcontroller
Rev. 2
MC68HC11C0TS NXP-MC68HC11C0TS Datasheet
894Kb / 76P
Technical Summary 8-Bit Microcontroller
MGT5100TS NXP-MGT5100TS Datasheet
352Kb / 12P
Microprocessor Technical Summary
Rev. 0, 04/2002
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com