công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SBA50-09J bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

SBA50-09J Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện SBA50-09J
tải về  SBA50-09J tải về
kích thước tập tin   83.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 90V, 5A Rectifier

SBA50-09J Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SBA50-09J Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SBA50-09J
tải về  SBA50-09J Click to download

kích thước tập tin   83.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 90V, 5A Rectifier

SBA50-09J bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device


SBA50-09J Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

· Low forward voltage (VF max=0.75V).

· Fast reverse recovery time.

· Low switching noise.

· High reliability due to highly reliable planar structure.

· Surface mount type device facilitating compactness and high density of SBA50-09Y-applied sets.



Applications

· High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).




Số phần tương tự - SBA50-09J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SBA50-09Y SANYO-SBA50-09Y Datasheet
81Kb / 3P
90V, 5A Rectifier
More results


Mô tả tương tự - SBA50-09J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB005-09CP SANYO-SB005-09CP Datasheet
55Kb / 2P
90V, 50mA Rectifier
SB05-09 SANYO-SB05-09 Datasheet
58Kb / 2P
90V, 500mA Rectifier
SB100-09J SANYO-SB100-09J Datasheet
81Kb / 3P
90V, 10A Rectifier
SB100-09K SANYO-SB100-09K Datasheet
81Kb / 3P
90V, 10A Rectifier
SB160-09R SANYO-SB160-09R Datasheet
80Kb / 3P
90V, 16A Rectifier
SB50-09 SANYO-SB50-09 Datasheet
73Kb / 3P
90V, 5A Rectifier
SB50-09J SANYO-SB50-09J Datasheet
73Kb / 3P
90V, 5A Rectifier
SBA50-09Y SANYO-SBA50-09Y Datasheet
81Kb / 3P
90V, 5A Rectifier
logo
Shindengen Electric Mfg...
D5S9M SHINDENGEN-D5S9M Datasheet
603Kb / 11P
Schottky Rectifiers (SBD) (90V 5A)
logo
Sanyo Semicon Device
SB02-09C SANYO-SB02-09C Datasheet
70Kb / 3P
90V, 200mA Rectifier
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com