công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB07-03N bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB07-03N Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện SB07-03N
tải về  SB07-03N tải về
kích thước tập tin   107.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 30V, 700mA Rectifier

SB07-03N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SB07-03N Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SB07-03N
tải về  SB07-03N Click to download

kích thước tập tin   107.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 30V, 700mA Rectifier

SB07-03N bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device


SB07-03N Thông tin chi tiết sản phẩm

30V, 700mA Rectifier

Features
• Low forward voltage (VF max=0.55V).
• Fast reverse recovery time (trr max=10ns).
• Low switching noise.
• Low leakage current and high reliability due to highly reliable planar structure.

Applications
• High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).




Số phần tương tự - SB07-03N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB07-03 SANYO-SB07-03 Datasheet
59Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
57Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
64Kb / 3P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
64Kb / 3P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
64Kb / 3P
30V, 700mA Rectifier
More results


Mô tả tương tự - SB07-03N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FC810 SANYO-FC810 Datasheet
50Kb / 2P
15V, 700mA Rectifier
SB07-015C SANYO-SB07-015C Datasheet
51Kb / 2P
15V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
57Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P Datasheet
59Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07W03P SANYO-SB07W03P Datasheet
54Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07W03V SANYO-SB07W03V Datasheet
93Kb / 2P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03C SANYO-SB07-03C_07 Datasheet
64Kb / 3P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P_04 Datasheet
31Kb / 3P
30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P_12 Datasheet
425Kb / 6P
30V, 700mA Rectifier
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE7430LA ACE-ACE7430LA Datasheet
189Kb / 3P
30V, 1.5MHz, 700mA Step-Down Converter
VER 1.1
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com