công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K8P2716UZC bảng dữ liệu (PDF) - Samsung semiconductor

K8P2716UZC Datasheet PDF - Samsung semiconductor
tên linh kiện K8P2716UZC
tải về  K8P2716UZC tải về
kích thước tập tin   1469.06 Kbytes
Page   56 Pages
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 128Mb C-die Page NOR Flash

K8P2716UZC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
K8P2716UZC Datasheet PDF - Samsung semiconductor

tên linh kiện K8P2716UZC
tải về  K8P2716UZC Click to download

kích thước tập tin   1469.06 Kbytes
Page   56 Pages
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 128Mb C-die Page NOR Flash

K8P2716UZC bảng dữ liệu (HTML) - Samsung semiconductor


K8P2716UZC Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The K8P2716UZB featuring single 3.0V power supply, is an 128Mbit NORtype Flash Memory organized as 16M x 8 or 8M x16. The memory architecture of the device is designed to divide its memory arrays into 128 blocks with independent hardware protection. This block architecture provides highly flexible erase and program capability. The K8P2716UZB NOR Flash consists of uniform block.

FEATURES
• Single Voltage, 2.7V to 3.6V for Read and Write operations
• Organization
   8M x16 bit (Word mode)
   16M x 8 bit (Byte mode)
• Fast Read Access Time : 65ns
• Page Mode Operation
   8 Words Page access allows fast asychronous read
   Page Read Access Time : 25ns
• Uniform block architectures 64Kword x 128 (Uniform)
• OTP Block : Extra 256 word
   - 128word for factory and 128word for customer OTP
• Power Consumption (typical value)
   - Active Read Current : 30mA (@5MHz)
   - Program/Erase Current : 25mA
   - Standby Mode/Auto Sleep Mode : 20uA
• Support Single & 32word Buffer Program
• WP/ACC input pin
   - Allows special protection of first or last block of flash array at VIL, regardless of block protect status
   - Removes special protection at VIH, the first or last block of flash array return to normal block protect status
   - Reduce program time at VHH : 6us/word at Write Buffer
• Erase Suspend/Resume
• Program Suspend/Resume
• Unlock Bypass Mode
• Hardware RESET Pin
• Command Register Operation
• Supports Common Flash Memory Interface
• Industrial Temperature : -40°C to 85°C
• Extended Temperature : -25°C to 85°C
• Endurance : 100Kcycle
• VIO options at 1.8V and 3V I/O
• Package options
   - 56 Pin TSOP (20x14mm)
   - 64 Ball FBGA (11x13, 1.0mm Ball Pitch)




Số phần tương tự - K8P2716UZC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
K8P2815UQC SAMSUNG-K8P2815UQC Datasheet
1Mb / 62P
128Mb C-die NOR FLASH
More results


Mô tả tương tự - K8P2716UZC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
K8A56ETC SAMSUNG-K8A56ETC Datasheet
1Mb / 64P
256Mb C-die NOR FLASH
K8A1215ETC SAMSUNG-K8A1215ETC Datasheet
1Mb / 84P
512Mb C-die NOR FLASH
K8A2815ETE SAMSUNG-K8A2815ETE Datasheet
984Kb / 51P
128Mb E-die NOR FLASH
K8P2815UQC SAMSUNG-K8P2815UQC Datasheet
1Mb / 62P
128Mb C-die NOR FLASH
K8P5516UZB SAMSUNG-K8P5516UZB Datasheet
1Mb / 59P
256Mb B-die NOR FLASH
K8P5616UZB SAMSUNG-K8P5616UZB Datasheet
1Mb / 60P
256Mb B-die Page NOR FLASH
K8S1215ETC SAMSUNG-K8S1215ETC Datasheet
1Mb / 83P
512Mb C-die NOR FLASH
K8S2815ETE SAMSUNG-K8S2815ETE Datasheet
1Mb / 55P
128Mb E-die NOR FLASH
K8S5615ETC SAMSUNG-K8S5615ETC Datasheet
1Mb / 65P
256Mb C-die NOR Flash
K8S6815ETD SAMSUNG-K8S6815ETD Datasheet
1Mb / 48P
64Mb D-die SLC NOR FLASH
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com