công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2EZ10 bảng dữ liệu (PDF) - Pan Jit International Inc.

2EZ10 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
tên linh kiện 2EZ10
tải về  2EZ10 tải về
kích thước tập tin   169.98 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SILICON ZENER DIODES

2EZ10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2EZ10 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện 2EZ10
tải về  2EZ10 Click to download

kích thước tập tin   169.98 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SILICON ZENER DIODES

2EZ10 bảng dữ liệu (HTML) - Pan Jit International Inc.


2EZ10 Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE 6.8 to 51 Volt POWER 2 Watt

FEATURES
• Low inductance
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
   Classification 94V-O
• High temperature soldering : 260°C /10 seconds at terminals
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive

MECHANICAL DATA
• Case: JEDEC DO-15, Molded plastic over passivated junction
• Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Polarity: Color band denotes cathode end
• Standard packing: 52mm tape
• Weight: 0.014 ounce, 0.0397 gram




Số phần tương tự - 2EZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
2EZ100 PANJIT-2EZ100 Datasheet
122Kb / 5P
GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE(VOLTAGE - 11 TO 200 Volts Power - 2.0 Watts)
logo
Transys Electronics
2EZ100 TRSYS-2EZ100 Datasheet
339Kb / 5P
GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
logo
EIC discrete Semiconduc...
2EZ100D10 EIC-2EZ100D10 Datasheet
53Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
2EZ100D10 EIC-2EZ100D10 Datasheet
96Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
2EZ100D10 EIC-2EZ100D10_07 Datasheet
96Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
More results


Mô tả tương tự - 2EZ10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
3EZ1 SEMIKRON-3EZ1 Datasheet
42Kb / 1P
Zener silicon diodes
logo
Continental Device Indi...
CLL957A CDIL-CLL957A Datasheet
287Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
2EZ2.7D10 EIC-2EZ2.7D10 Datasheet
53Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
3EZ3.9D10 EIC-3EZ3.9D10 Datasheet
41Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
RD4.7JS EIC-RD4.7JS Datasheet
39Kb / 3P
SILICON ZENER DIODES
Z043B EIC-Z043B Datasheet
111Kb / 2P
SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
1SMB3EZ6.8 PANJIT-1SMB3EZ6.8 Datasheet
305Kb / 4P
SILICON ZENER DIODES
logo
Semikron International
Z3SMC1 SEMIKRON-Z3SMC1_07 Datasheet
57Kb / 3P
Zener silicon diodes
SZ3C1 SEMIKRON-SZ3C1_07 Datasheet
54Kb / 3P
Zener silicon diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
MZ55B3V0 EIC-MZ55B3V0 Datasheet
156Kb / 2P
SILICON ZENER DIODES
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com