công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1.5KE8.2CL bảng dữ liệu (PDF) - EIC discrete Semiconductors

1.5KE8.2CL Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors
tên linh kiện 1.5KE8.2CL
tải về  1.5KE8.2CL tải về
kích thước tập tin   68.65 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

1.5KE8.2CL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1.5KE8.2CL Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors

tên linh kiện 1.5KE8.2CL
tải về  1.5KE8.2CL Click to download

kích thước tập tin   68.65 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

1.5KE8.2CL bảng dữ liệu (HTML) - EIC discrete Semiconductors


1.5KE8.2CL Thông tin chi tiết sản phẩm

VBR: 6.8 - 440 Volts

PPK: 1500 Watts



FEATURES :

* 1500W surge capability at 1ms

* Excellent clamping capability

* Low zener impedance

* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)

* Typical IRless then 1µA above 10V

* Pb / RoHS Free




Số phần tương tự - 1.5KE8.2CL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1.5KE8.2C TRSYS-1.5KE8.2C Datasheet
251Kb / 5P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
1.5KE8.2C WTE-1.5KE8.2C Datasheet
65Kb / 5P
1500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Littelfuse
1.5KE8.2C LITTELFUSE-1.5KE8.2C Datasheet
92Kb / 3P
1500 WATT AXIAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1.5KE8.2C TSC-1.5KE8.2C Datasheet
110Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Won-Top Electronics
1.5KE8.2C WTE-1.5KE8.2C Datasheet
66Kb / 5P
1500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results


Mô tả tương tự - 1.5KE8.2CL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
5KP5.0C EIC-5KP5.0C Datasheet
119Kb / 4P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Solid States Devices, I...
ST1.5KPS6.8 SSDI-ST1.5KPS6.8_1 Datasheet
128Kb / 4P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Bruckewell Technology L...
P4SMA6.8C BWTECH-P4SMA6.8C Datasheet
151Kb / 4P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Solid States Devices, I...
T00003 SSDI-T00003 Datasheet
148Kb / 2P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Will Semiconductor Ltd.
ESD56151D04 WILLSEMI-ESD56151D04 Datasheet
423Kb / 6P
1-Line, Bi-directional, Transient Voltage Suppressor
ESD5431Z WILLSEMI-ESD5431Z Datasheet
379Kb / 6P
1-Line, Bi-directional, Transient Voltage Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
QP4SMA47CA EIC-QP4SMA47CA Datasheet
298Kb / 2P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 00 : March 14, 2016
QP6KE33CA EIC-QP6KE33CA Datasheet
298Kb / 2P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 00:September 8, 2015
QP6KE36CA EIC-QP6KE36CA Datasheet
297Kb / 2P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 00:September 8, 2015
QP6SMA27CA EIC-QP6SMA27CA Datasheet
313Kb / 2P
BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 00:January 29, 2016
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com