công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BR24C01AF-W bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

BR24C01AF-W Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện BR24C01AF-W
tải về  BR24C01AF-W tải về
kích thước tập tin   341.38 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện I2C BUS compatible serial EEPROM

BR24C01AF-W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BR24C01AF-W Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện BR24C01AF-W
tải về  BR24C01AF-W Click to download

kích thước tập tin   341.38 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện I2C BUS compatible serial EEPROM

BR24C01AF-W bảng dữ liệu (HTML) - Rohm


BR24C01AF-W Thông tin chi tiết sản phẩm

The BR24C01A-W, BR24C02-W, and BR24C04-W series are 2-wire (I2C BUS type) serial EEPROMs which are electrically programmable.

Features
1) 128×8bits (1k) serial EEPROM.
   (BR24C01A-W / AF-W / AFJ-W / AFV-W)
      256×8bits (2k) serial EEPROM.
   (BR24C02-W / F-W / FJ-W / FV-W)
      512×8bits (4k) serial EEPROM.
   (BR24C04-W / F-W / FJ-W / FV-W)
2) Two wire serial interface.
3) Operating voltage range : 2.7V∼5.5V
4) Low current consumption
   Active (at 5V) : 1.5mA (Typ.)
   Standby (at 5V) : 0.1µA (Typ.)
5) Auto erase and auto complete functions can be used
   during write operations.
6) Page write function.
   BR24C01A-W / AF-W / AFJ-W / AFV-W : 8 bytes
   BR24C02-W / F-W / FJ-W / FV-W : 8 bytes
   BR24C04-W / F-W / FJ-W / FV-W : 16 bytes
7) DATA security
   Write protect feature
   Inhibit to WRITE at low VCC
8) Noise filters at SCL and SDA pins.
9) Address can be incremented automatically during
   read operations.
10) Compact packages.
11) Rewriting possible up to 100,000 times
12) Data can be stored for ten years without corruption.

Applications
   VCRs, TVs, printers, car stereos, cordless telephones, short wave radios, programmable DIP switches




Số phần tương tự - BR24C01AF-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BR24C01A-10SU-1.8 ROHM-BR24C01A-10SU-1.8 Datasheet
309Kb / 6P
Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~85C type
BR24C01A-10SU-1.8 ROHM-BR24C01A-10SU-1.8 Datasheet
601Kb / 5P
Silcon Monolithic Integrated Circuit
BR24C01A-10SU-1.8 ROHM-BR24C01A-10SU-1.8_11 Datasheet
601Kb / 5P
Silcon Monolithic Integrated Circuit
BR24C01A-10SU-2.7 ROHM-BR24C01A-10SU-2.7 Datasheet
294Kb / 6P
Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~85C type
BR24C01A-10SU-2.7 ROHM-BR24C01A-10SU-2.7 Datasheet
573Kb / 5P
Silicon Monolithic Integrated Circuit
More results


Mô tả tương tự - BR24C01AF-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BR24C08 ROHM-BR24C08 Datasheet
298Kb / 12P
I2C BUS compatible serial EEPROM
logo
ATMEL Corporation
AT24CS01 ATMEL-AT24CS01 Datasheet
844Kb / 23P
I2C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM
AT24CS04 ATMEL-AT24CS04 Datasheet
844Kb / 24P
I2C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM
AT24C04C-PUM ATMEL-AT24C04C-PUM Datasheet
831Kb / 24P
I2C-Compatible, (2-wire) Serial EEPROM
AT24C08C-SSHM-B ATMEL-AT24C08C-SSHM-B Datasheet
831Kb / 24P
I2C-Compatible, (2-wire) Serial EEPROM
AT24C16C-PUM ATMEL-AT24C16C-PUM Datasheet
998Kb / 23P
I2C-Compatible, (2-Wire) Serial EEPROM
AT24C128C-SSHM-B ATMEL-AT24C128C-SSHM-B Datasheet
968Kb / 22P
I2C-Compatible (2-Wire) Serial EEPROM
AT24C01C ATMEL-AT24C01C Datasheet
960Kb / 23P
I2C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE24CP02C ACE-ACE24CP02C Datasheet
503Kb / 12P
I2C-Compatible Serial EEPROM
VER 1.1
logo
ATMEL Corporation
AT24C512C ATMEL-AT24C512C Datasheet
928Kb / 23P
I2C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com