công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VI-26PMW bảng dữ liệu (PDF) - Vicor Corporation

VI-26PMW Datasheet PDF - Vicor Corporation
tên linh kiện VI-26PMW
tải về  VI-26PMW tải về
kích thước tập tin   37.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converters 50 to 200 Watts

VI-26PMW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VI-26PMW Datasheet PDF - Vicor Corporation

tên linh kiện VI-26PMW
tải về  VI-26PMW Click to download

kích thước tập tin   37.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converters 50 to 200 Watts

VI-26PMW bảng dữ liệu (HTML) - Vicor Corporation


VI-26PMW Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Highlights
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor’s broad series of “zero-current-switching” component-level DC-DC converters.
Operating at frequencies up to 2 MHz, VI-200 family converters offer exceptional power density, efficiency, noise performance, reliability and ease of use. Booster modules (VI-Bxx) provide a simple, cost-effective, off-the-shelf solution for higher power output requirements. One or more boosters may be used to create synchronous arrays capable of supplying several kilowatts of output power.
The flexibility of Vicor’s power components is also available in half-size, half-power VI-J00 MiniMods.

Features
• RoHS compliant (VE-200)
• Up to 50 W/in3
• cULus, cTÜVus
• Up to 90% efficiency
• Size: 4.6" x 2.4" x 0.5" (116,8 x 61,0 x 12,7mm)
• Remote sense and current limit
• OVP, thermal shutdown
• Logic disable
• Wide range output adjust
• Compatible power booster modules
• ZCS power architecture
• Low noise FM control
• CE Marked
• Isolated output




Số phần tương tự - VI-26PMW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
VI-260-CU VICOR-VI-260-CU Datasheet
203Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
VI-260-CV VICOR-VI-260-CV Datasheet
203Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
VI-260-CX VICOR-VI-260-CX Datasheet
203Kb / 5P
The VI-200 family, with over 14 million units shipped, is Vicor?셲 broad series of ?쐚ero-current-switching??component-level DC-DC converters.
VI-261-CU VICOR-VI-261-CU Datasheet
203Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
VI-261-CU-BM VICOR-VI-261-CU-BM Datasheet
84Kb / 2P
Battery Charger Current Source Modules
More results


Mô tả tương tự - VI-26PMW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
VI-J00 VICOR-VI-J00 Datasheet
33Kb / 2P
DC-DC Converters 25 to 100 Watts
logo
List of Unclassifed Man...
UM3500 ETC1-UM3500 Datasheet
96Kb / 2P
40 Watts DC-DC Converters
JTA15 ETC1-JTA15 Datasheet
386Kb / 2P
15 Watts DC/DC Converters
logo
Vicor Corporation
VI-200 VICOR-VI-200_1 Datasheet
762Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
VI-26W-CU VICOR-VI-26W-CU Datasheet
203Kb / 5P
DC-DC Converters 50 to 200 Watts
logo
Wall Industries,Inc.
DCBOB5 WALL-DCBOB5 Datasheet
512Kb / 4P
Up to 6 Watts, DC/DC Power Converters
DCBUB12 WALL-DCBUB12 Datasheet
685Kb / 4P
Up to 12 Watts DC/DC Power Converters
DMW WALL-DMW Datasheet
161Kb / 6P
15.3 Watts DC/DC Converters
logo
TDK Electronics
PH-A280 TDK-PH-A280 Datasheet
132Kb / 2P
50-150W, 200 to 425VDC Input DC-DC Converters
logo
Wall Industries,Inc.
DCBOB3 WALL-DCBOB3 Datasheet
391Kb / 4P
Up to 3 Watts, DC/DC Power Converters
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com