công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK4151TZ-E bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

2SK4151TZ-E Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 2SK4151TZ-E
tải về  2SK4151TZ-E tải về
kích thước tập tin   100.96 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

2SK4151TZ-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK4151TZ-E Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK4151TZ-E
tải về  2SK4151TZ-E Click to download

kích thước tập tin   100.96 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

2SK4151TZ-E bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


2SK4151TZ-E Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

Capable of 2.5 V gate drive

Low drive current

Low on-resistance

    RDS(on) = 1.5Ω
typ. (at ID = 0.5 A, VGS = 4 V, Ta = 25°C)




Số phần tương tự - 2SK4151TZ-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SK4151 RENESAS-2SK4151_15 Datasheet
100Kb / 9P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Mô tả tương tự - 2SK4151TZ-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2105T RENESAS-HAT2105T Datasheet
90Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6014DPP RENESAS-RJK6014DPP Datasheet
77Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5012DPP RENESAS-RJK5012DPP Datasheet
115Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2737 RENESAS-2SK2737 Datasheet
88Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2738 RENESAS-2SK2738 Datasheet
93Kb / 8P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK4013DPE RENESAS-RJK4013DPE_09 Datasheet
110Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6066DPP-M0 RENESAS-RJK6066DPP-M0 Datasheet
88Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com