công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TW0168A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0168A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TW0168A
tải về  TW0168A tải về
kích thước tập tin   190.11 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD 5.0x3.2 72.0MHz Clock Oscillator

TW0168A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TW0168A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TW0168A
tải về  TW0168A Click to download

kích thước tập tin   190.11 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD 5.0x3.2 72.0MHz Clock Oscillator

TW0168A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Số phần tương tự - TW0168A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0160A TAI-SAW-TW0160A Datasheet
147Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 13.0 MHz
TW0161A TAI-SAW-TW0161A Datasheet
145Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 28.800 MHz
TW0165A TAI-SAW-TW0165A Datasheet
138Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 12.800 MHz
TW0167A TAI-SAW-TW0167A Datasheet
188Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
TW0169A TAI-SAW-TW0169A Datasheet
158Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 22.1184MHz
More results


Mô tả tương tự - TW0168A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0129A TAI-SAW-TW0129A Datasheet
202Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 11.2896MHz Crystal Oscillator
TW0151A TAI-SAW-TW0151A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
TW0227A TAI-SAW-TW0227A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
TW0237A TAI-SAW-TW0237A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 13MHz Crystal Oscillator
TW0242A TAI-SAW-TW0242A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 38.4MHz Crystal Oscillator
TW0250A TAI-SAW-TW0250A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 24.576MHz Crystal Oscillator
TW0266A TAI-SAW-TW0266A Datasheet
376Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 30MHz Crystal Oscillator
TW0280A TAI-SAW-TW0280A Datasheet
256Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 10MHz Crystal Oscillator
TW0329A TAI-SAW-TW0329A Datasheet
371Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 66MHz Crystal Oscillator
logo
Yuechung International ...
OSCLD-S5 YIC-OSCLD-S5 Datasheet
325Kb / 1P
OSCLD-S5 Series : LVDS SMD Crystal Clock Oscillator 5.0x3.2 mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com