công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TGA8286 bảng dữ liệu (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA8286 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
tên linh kiện TGA8286
tải về  TGA8286 tải về
kích thước tập tin   546.4 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Trang chủ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8 - 10.5 GHz Power Amplifier

TGA8286 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TGA8286 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

tên linh kiện TGA8286
tải về  TGA8286 Click to download

kích thước tập tin   546.4 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Trang chủ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8 - 10.5 GHz Power Amplifier

TGA8286 bảng dữ liệu (HTML) - TriQuint Semiconductor


TGA8286 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The TriQuint TGA8286-EPU is a GaAs monolithic amplifier designed for use as an X-band power amplifier. A 2.4mm and a 9.6mm HFET provide 16 dB nominal gain from 8 to 10.5 GHz with a typical 37% power-added efficiency at 2 to 3 dB gain compression. Ground is provided to the circuitry through vias to the backside metallization. The TGA8286-EPU effectively addresses applications such as an X-band radar transmitter or a microwave communication transmitter.

Key Features and Performance
• 8 to 10.5 GHz Frequency Range, X-band
• Two Stage 5-W HFET Power Amplifier
• 37% P.A.E. at 2 to 3 dB Gain Compression
• 17 dB Small Signal Gain
• Bias can be applied from either the upper or lower edges
• 5.384 x 2.997 x 0.1016 mm (0.212 x 0.118 x 0.004 in.)




Số phần tương tự - TGA8286

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TGA8226 TRIQUINT-TGA8226 Datasheet
650Kb / 8P
2 - 6 GHz Gain Block Amplifier
TGA8226-SCC TRIQUINT-TGA8226-SCC Datasheet
650Kb / 8P
2 - 6 GHz Gain Block Amplifier
More results


Mô tả tương tự - TGA8286

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Teledyne Technologies I...
CPA-8-2023 TELEDYNE-CPA-8-2023 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2710 TRIQUINT-TGA2710 Datasheet
193Kb / 15P
10.5 - 12GHz High Power Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAP-000079-PKG001 MACOM-MAAP-000079-PKG001 Datasheet
188Kb / 5P
Amplifier, Power, 20W 7.5-10.5 GHz
MAAPGM0079-DIE MACOM-MAAPGM0079-DIE Datasheet
529Kb / 8P
Amplifier, Power, 20W 7.5-10.5 GHz
MA08509D MACOM-MA08509D_1 Datasheet
208Kb / 5P
Amplifier, Power, 10W 8.5-10.5 GHz
MAAP-000079-PED000 MACOM-MAAP-000079-PED000 Datasheet
457Kb / 9P
Amplifier, Power, 18W 7.5-10.5 GHz
logo
Transcom, Inc.
TA085-105-31-17 TRANSCOM-TA085-105-31-17 Datasheet
17Kb / 1P
8.5 - 10.5 GHz 17dBm Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2704 TRIQUINT-TGA2704_15 Datasheet
307Kb / 15P
9 to 10.5 GHz High Power Amplifier
TGA2710 TRIQUINT-TGA2710_15 Datasheet
313Kb / 16P
10.5 to 12 GHz High Power Amplifier
logo
Qorvo, Inc
TGA3042-SM QORVO-TGA3042-SM Datasheet
796Kb / 18P
7 ??10.5 GHz 4.5 W GaN Power Amplifier
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com