công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SK32 bảng dữ liệu (PDF) - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

SK32 Datasheet PDF - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd
tên linh kiện SK32
tải về  SK32 tải về
kích thước tập tin   72.27 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  JINANJINGHENG [Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com
Logo JINANJINGHENG - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SK32 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SK32 Datasheet PDF - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

tên linh kiện SK32
tải về  SK32 Click to download

kích thước tập tin   72.27 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  JINANJINGHENG [Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com
Logo JINANJINGHENG - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SK32 bảng dữ liệu (HTML) - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd


SK32 Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage - 20 to 100 Volts

Forward Current - 3.0Amperes



FEATURES

Plastic package has Underwriters Laboratory

Flammability Classification 94V-0

Metal silicon junction ,majority carrier conduction

For surface mount applications

Low power loss ,high efficiency

High current capability ,Low forward voltage drop

Low profile package

built-in strain relief ,ideal for automated placement

For use in low voltage ,high frequency inverters, free wheeling ,and polarity protection applications

High temperature soldering guaranteed:260 C/10 seconds at terminals

Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC



MECHANICAL DATA

Case: JEDEC SMB(DO-214AA)  molded plastic body

Terminals: solder plated ,solderable per MIL-STD-750,method 2026

Polarity: color band denotes cathode end

Weight: 0.003ounce,0.093 gram




Số phần tương tự - SK32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SK32 PANJIT-SK32 Datasheet
61Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Surge Components
SK32 SURGE-SK32 Datasheet
80Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes???
logo
Transys Electronics
SK32 TRSYS-SK32 Datasheet
172Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
SK32 WTE-SK32 Datasheet
43Kb / 3P
3.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Dc Components
SK32 DCCOM-SK32 Datasheet
431Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - SK32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYS1190 VISHAY-BYS1190 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Rectifier
24-Jun-98
logo
Shanghai Sunrise Electr...
1N5820 SSE-1N5820 Datasheet
13Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB820 SSE-SB820 Datasheet
23Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FYP2004DN FAIRCHILD-FYP2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF1010DN FAIRCHILD-FYPF1010DN Datasheet
50Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF2004DN FAIRCHILD-FYPF2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
SR820 CHENYI-SR820 Datasheet
153Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF1620 CHENYI-SRF1620 Datasheet
138Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF735 CHENYI-SRF735 Datasheet
178Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
20-Apr-2009
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com